công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BZX85C43 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd

tên linh kiện BZX85C43
Giải thích chi tiết về linh kiện  5% Tolerance Zener Diode
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TSC [Taiwan Semiconductor Company, Ltd]
Trang chủ  http://www.taiwansemi.com
Logo TSC - Taiwan Semiconductor Company, Ltd

BZX85C43 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd

  BZX85C43 Datasheet HTML 1Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd BZX85C43 Datasheet HTML 2Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd BZX85C43 Datasheet HTML 3Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd BZX85C43 Datasheet HTML 4Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 4 page
background image
- Wide zener voltage range selection: 3.3V to 56V
- VZ Tolerance selection of ±5%
- Designed for through-hole device type mounting
- Hermetically sealed glasss
- Pb free and RoHS compliant
- High reliability glass passivation insuring parameter
stability and protection against junction contamination
- Case: DO-41
- High temperature soldering guaranteed: 260
oC/10s
- Polarity: Cathode indicated by polarity band
- Weight : 310mg (approximately)
SYMBO
UNIT
PD
W
VF
V
(Note 1)
RθJA
oC/W
TJ, TSTG
oC
VBR
IZK
: Test current for voltage VBR
ZZK
: Dynamic impedance at IZK
IZT
: Test current for voltage VZ
VZ
ZZT
: Dynamic impedance at IZT
IZM
: Maximum steady state current
VZM
Document Number: DS_S1408015
Version: F14
: Voltage at IZM
Junction and Storage Temperature Range
- 65 to +200
Note 1: Valid provided that electrodes are kept at ambient temerature .
Zener I vs. V Characteristics
: Voltage at IZK
: Voltage at current IZT
Power Dissipation
1.3
Forward Voltage
IF = 10 mA
1.2
Thermal Resistance (Junction to Ambient)
130
DO-41
Hermetically Sealed Glass
MECHANICAL DATA
MAXIMUM RATINGS AND ELECTRICAL CHARACTERISTICS (TA=25℃ unless otherwise noted)
PARAMETER
VALUE
BZX85C3V3 thru BZX85C56
Taiwan Semiconductor
Small Signal Product
5% Tolerance Zener Diode
FEATURES


Số phần tương tự - BZX85C43

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Vishay Siliconix
BZX85C43 VISHAY-BZX85C43 Datasheet
58Kb / 5P
Silicon Epitaxial Planar Z-Diodes
01-Apr-99
logo
EIC discrete Semiconduc...
BZX85C43 EIC-BZX85C43 Datasheet
18Kb / 2P
SILICON ZENER DIODES
logo
GOOD-ARK Electronics
BZX85C43 GOOD-ARK-BZX85C43 Datasheet
129Kb / 3P
SILICON PLANAR POWER ZENER DIODES
logo
Fairchild Semiconductor
BZX85C43 FAIRCHILD-BZX85C43 Datasheet
53Kb / 5P
Zeners
logo
Taiwan Semiconductor Co...
BZX85C43 TSC-BZX85C43 Datasheet
150Kb / 5P
Voltage Range 2.4 to 212 Volts 1.3Watts Power Dissipation
More results

Mô tả tương tự - BZX85C43

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Central Semiconductor C...
CLL4729A CENTRAL-CLL4729A Datasheet
51Kb / 2P
1.0W ZENER DIODE 5% TOLERANCE
logo
Taiwan Semiconductor Co...
BZV55C2V4 TSC-BZV55C2V4 Datasheet
1Mb / 4P
500mW,5% Tolerance Zener Diode
BZX79C2V4 TSC-BZX79C2V4 Datasheet
330Kb / 4P
500mW,5% Tolerance Zener Diode
BZX79C2V0 TSC-BZX79C2V0_11 Datasheet
360Kb / 4P
500mW,5% Tolerance Zener Diode
BZT52C2V4 TSC-BZT52C2V4_14 Datasheet
230Kb / 5P
5% Tolerance SMD Zener Diode
BZT52C2V4-G TSC-BZT52C2V4-G Datasheet
99Kb / 4P
5% Zener Voltage Tolerance Zener Diode
BZT52C2V4S TSC-BZT52C2V4S_14 Datasheet
247Kb / 5P
5% Tolerance SMD Zener Diode
BZV55C2V4 TSC-BZV55C2V4_14 Datasheet
240Kb / 5P
5% Tolerance SMD Zener Diode
BZX79C2V0 TSC-BZX79C2V0_14 Datasheet
239Kb / 5P
5% Tolerance Zener Diode
BZY55C2V4 TSC-BZY55C2V4_14 Datasheet
241Kb / 5P
5% Tolerance SMD Zener Diode
More results


Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com