công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BZX85C43 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd

tên linh kiện BZX85C43
Giải thích chi tiết về linh kiện  5% Tolerance Zener Diode
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TSC [Taiwan Semiconductor Company, Ltd]
Trang chủ  http://www.taiwansemi.com
Logo TSC - Taiwan Semiconductor Company, Ltd

BZX85C43 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd

  BZX85C43 Datasheet HTML 1Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd BZX85C43 Datasheet HTML 2Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd BZX85C43 Datasheet HTML 3Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd BZX85C43 Datasheet HTML 4Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 4 page
background image
Small Signal Product
PART NO.
Note 1: "xxx" defines voltage from 3.3V (BZX85C3V3) to 56V (BZX85C56)
PART NO.
BZX85C56
BZX85C56
Min
Max
Min
Max
A
0.68
0.90
0.027
0.035
B
3.70
5.20
0.146
0.205
C
22.00
-
0.866
-
D
2.00
2.80
0.079
0.110
Document Number: DS_S1408015
Version: F14
PACKAGE OUTLINE DIMENSION
DIM.
Unit (mm)
Unit (inch)
BZX85C56 R0G
R0
G
Green compound
BZX85C56-L0 R0G
L0
R0
G
Green compound
Note 2: Manufacture special control, if empty means no special control requirement.
EXAMPLE
PREFERRED P/N
MANUFACTURE
CODE
PACKING CODE
GREEN COMPOUND
CODE
DESCRIPTION
BZX85Cxxx
(Note1)
(Note 2)
R0
GDO-41
5K / 14" Reel
A0
3K / Box (Ammo)
BZX85C3V3 thru BZX85C56
Taiwan Semiconductor
ORDERING INFORMATION
MANUFACTURE
CODE
PACKING CODE
GREEN COMPOUND
CODE
PACKAGE
PACKING



Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com