công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LT1114AM bảng dữ liệu(PDF) 11 Page - Linear Technology

tên linh kiện LT1114AM
Giải thích chi tiết về linh kiện  Dual/Quad Low Power Precision, Picoamp Input Op Amps
PDF  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  LINER [Linear Technology]
Trang chủ  http://www.linear.com
Logo LINER - Linear Technology

LT1114AM bảng dữ liệu(HTML) 11 Page - Linear Technology

Back Button LT1114AM Datasheet HTML 4Page - Linear Technology LT1114AM Datasheet HTML 5Page - Linear Technology LT1114AM Datasheet HTML 6Page - Linear Technology LT1114AM Datasheet HTML 7Page - Linear Technology LT1114AM Datasheet HTML 8Page - Linear Technology LT1114AM Datasheet HTML 9Page - Linear Technology LT1114AM Datasheet HTML 10Page - Linear Technology LT1114AM Datasheet HTML 11Page - Linear Technology LT1114AM Datasheet HTML 12Page - Linear Technology  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 12 page
background image
11
LT1112/LT1114
APPLICATI
TYPICAL
Dual Buffered
±0.617V Reference Powered by Two AA Batteries
Information furnished by Linear Technology Corporation is believed to be accurate and reliable.
However, no responsibility is assumed for its use. Linear Technology Corporation makes no represen-
tation that the interconnection of circuits as described herein will not infringe on existing patent rights.
SCHE ATIC DIAGRA
(1/2 LT1112, 1/4 LT1114)
–
+
1/2 LT1112
15k
RX*
*OPTIONAL
+1.5V
+0.617V
LT1004-1.2
100pF
RY*
*OPTIONAL
–1.5V
–0.617V
TOTAL SUPPLY CURRENT = 700
µA
WORKS WITH BATTERIES DISCHARGED
TO ±1.3V
AT ±1.5V: MAXIMUM LOAD CURRENT = 800
µA;
CAN BE INCREASED WITH OPTIONAL RX, RY;
AT RX = RY = 750Ω LOAD CURRENT = 2mA
TEMPERATURE COEFFICIENT LIMITED BY
REFERENCE = 20ppm/°C
LT1112/14 • TA03
1/2 LT1112
20k
0.1%
20k
0.1%
12pF
30k
Q35
800
Ω
30pF
Q34
Q5
Q6
4k
35
µA
20
µA
Q22
Q21
Q8
Q4
Q7
Q13
Q3
S
Q2
S
Q1
S
INVERTING
INPUT
NONINVERTING
INPUT
S
Q9
Q10
Q11
50k
1.5k
Q12
V–
15
µA
5
µA
5
µA
J1
460
Ω
Q15
Q14
460
Ω
460
Ω
Q17
Q25
Q19
Q27
1.5k
Q33
Q29
80
µA
28
Ω
90
Ω
30
Ω
Q20
OUT
Q26
Q30
Q31
200
Ω
200
Ω
V+
Q24
Q16
2.5k
Q32
Q28
Q1 TO Q4 ARE SUPERGAIN TRANSISTORS
LT1112/14 • SD01
10k
Q18
+
–
30k
Q23
3k



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com