| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
UPD750004A bảng dữ liệu(PDF) 45 Page - NEC |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
UPD750004A bảng dữ liệu(HTML) 45 Page - NEC |
|
45 / 84 page ![]() 45 µPD750004, 750006, 750008, 750004(A), 750006(A), 750008(A) Group Compari- son Carry flag manipula- tion Memory bit manipula- tion Mne- monic SKE SET1 CLR1 SKT NOT1 SET1 CLR1 SKT SKF SKTCLR AND1 OR1 XOR1 Operand reg, #n4 @HL, #n4 A, @HL XA, @HL A, reg XA, rp' CY CY CY CY mem.bit fmem.bit pmem. @L @H+mem.bit mem.bit fmem.bit pmem. @L @H+mem.bit mem.bit fmem.bit pmem. @L @H+mem.bit mem.bit fmem.bit pmem. @L @H+mem.bit fmem.bit pmem. @L @H+mem.bit CY, fmem.bit CY, pmem. @L CY, @H+mem.bit CY, fmem.bit CY, pmem. @L CY, @H+mem.bit CY, fmem.bit CY, pmem.@L CY, @H+mem.bit Bytes 2 2 1 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Machin- ing cycle 2 + S 2 + S 1 + S 2 + S 2 + S 2 + S 1 1 1 + S 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 + S 2 + S 2 + S 2 + S 2 + S 2 + S 2 + S 2 + S 2 + S 2 + S 2 + S 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Skip condition reg = n4 (HL) = n4 A = (HL) XA = (HL) A = reg XA = rp' CY = 1 (mem.bit) = 1 (fmem.bit) = 1 (pmem.@L) = 1 (@H + mem.bit) = 1 (mem.bit) = 0 (fmem.bit) = 0 (pmem.@L) = 0 (@H + mem.bit) = 0 (fmem.bit) = 1 (pmem.@L) = 1 (@H + mem.bit) = 1 Address- ing area *1 *1 *1 *3 *4 *5 *1 *3 *4 *5 *1 *3 *4 *5 *1 *3 *4 *5 *1 *4 *5 *1 *4 *5 *1 *4 *5 *1 *4 *5 *1 Operation Skip if reg = n4 Skip if (HL) = n4 Skip if A = (HL) Skip if XA = (HL) Skip if A = reg Skip if XA = rp' CY ← 1 CY ← 0 Skip if CY = 1 CY ← CY (mem.bit) ← 1 (fmem.bit) ← 1 (pmem7-2 + L3-2.bit(L1-0)) ← 1 (H + mem3-0.bit) ← 1 (mem.bit) ← 0 (fmem.bit) ← 0 (pmem7-2 + L3-2.bit(L1-0)) ← 0 (H + mem3-0.bit) ← 0 Skip if (mem.bit) = 1 Skip if (fmem.bit) = 1 Skip if (pmem7-2 + L3-2.bit(L1-0)) = 1 Skip if (H + mem3-0.bit) = 1 Skip if (mem.bit) = 0 Skip if (fmem.bit) = 0 Skip if (pmem7-2 + L3-2.bit(L1-0)) = 0 Skip if (H + mem3-0.bit) = 0 Skip if (fmem.bit) = 1 and clear Skip if (pmem7-2 + L3-2.bit(L1-0)) = 1 and clear Skip if (H + mem3-0.bit) = 1 and clear CY ← CY ∧ (fmem.bit) CY ← CY ∧ (pmem 7-2 + L3-2.bit(L1-0)) CY ← CY ∧ (H + mem 3-0 .bit) CY ← CY ∨ (fmem.bit) CY ← CY ∨ (pmem 7-2 + L3-2.bit(L1-0)) CY ← CY ∨ (H + mem 3-0 .bit) CY ← CY ∨ (fmem.bit) CY ← CY ∨ (pmem 7-2 + L3-2.bit(L1-0)) CY ← CY ∨ (H + mem 3-0 .bit) |