| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
UPD72001C bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - NEC |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
UPD72001C bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - NEC |
|
2 / 40 page ![]() µPD72001-11, 72001-A8 2 ORDERING INFORMATION Part Number Package µPD72001C-11 40-pin plastic DIP (600 mil) µPD72001G-11-22 44-pin plastic QFP (10 × 10 mm) (resin thickness: 1.45 mm) µPD72001GC-11-3B6 52-pin plastic QFP (14 × 14 mm) (resin thickness: 2.7 mm) µPD72001L-11 52-pin plastic QFJ (750 × 750 mil) µPD72001C-A8 40-pin plastic DIP (600 mil) µPD72001G-A8-22 44-pin plastic QFP (10 × 10 mm) (resin thickness: 1.45 mm) µPD72001GC-A8-3B6 52-pin plastic QFP (14 × 14 mm) (resin thickness: 2.7 mm) |