công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PD3788 bảng dữ liệu(PDF) 13 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện PD3788
Giải thích chi tiết về linh kiện  7300 PIXELS 쨈 3 COLOR CCD LINEAR IMAGE SENSOR
PDF  26 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

PD3788 bảng dữ liệu(HTML) 13 Page - Renesas Technology Corp

Back Button PD3788_15 Datasheet HTML 9Page - Renesas Technology Corp PD3788_15 Datasheet HTML 10Page - Renesas Technology Corp PD3788_15 Datasheet HTML 11Page - Renesas Technology Corp PD3788_15 Datasheet HTML 12Page - Renesas Technology Corp PD3788_15 Datasheet HTML 13Page - Renesas Technology Corp PD3788_15 Datasheet HTML 14Page - Renesas Technology Corp PD3788_15 Datasheet HTML 15Page - Renesas Technology Corp PD3788_15 Datasheet HTML 16Page - Renesas Technology Corp PD3788_15 Datasheet HTML 17Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 13 / 26 page
background image
µPD3788
11
Data Sheet S14664EJ1V0DS00
TIMING CHART 3 (Bit clamp mode, for each color)
Symbol
MIN.
TYP.
MAX.
Unit
t11
–5Note 2
+50
ns
t12
3000
10000
ns
t13, t14
0
50
ns
t15, t16
900
1000
ns
Notes 1. Input the
φRB and φCLB pulses continuously during this period, too.
2. MIN. of t11 shows that the
φ1L and φCLB overlap each other.
1L
CLB
90 %
90 %
t11
φ
φ
TG1 to TG3
1 ( 10)
2 ( 20)
1L
RB
CLB
t12
t14
t13
90 %
10 %
t15
90 %
90 %
t11
90 %
Note 1
t16
φ
φ
φ
φ
φ
φ
φ
φ
φ
1 ( 10)
2 ( 20)
2 V or more
2 V or more
2 ( 20)
1L
2 V or more
0.5 V or more
φ
φ
φ
φ
φ
φ
φ
φ1 (φ10), φ2 (φ20) cross points
φ1L, φ2 (φ20) cross points
Remark
Adjust cross points (
φ1 (φ10), φ2 (φ20)) and (φ1L, φ2 (φ20)) with input resistance of each pin.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com