| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
AN3371 bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
AN3371 bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - STMicroelectronics |
|
5 / 45 page ![]() AN3371 List of figures Doc ID 018624 Rev 5 5/45 List of figures Figure 1. RTC calendar fields . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Figure 2. Example of calendar display on an LCD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Figure 3. STM32L1xx RTC clock sources . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Figure 4. STM32F2xx or STM32F4xx RTC clock sources. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Figure 5. Prescalers from RTC clock source to calendar unit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Figure 6. Alarm A fields . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Figure 7. Alarm sub-second field . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Figure 8. Prescalers connected to the timebase/wakeup unit for configuration 1 . . . . . . . . . . . . . . . 15 Figure 9. Prescalers connected to the wakeup unit for configurations 2 and 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Figure 10. Coarse calibration block . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Figure 11. Smooth calibration block. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Figure 12. RTC shift register . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Figure 13. RTC reference clock detection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Figure 14. Time-stamp event procedure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Figure 15. Tamper with edge detection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Figure 16. Tamper with level detection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Figure 17. Tamper sampling with precharge pulse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Figure 18. RTC_CALIB clock sources . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Figure 19. Alarm flag routed to RTC_ALARM output. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Figure 20. Periodic wakeup routed to RTC_ALARM pinout. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 |