| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
AN2776 bảng dữ liệu(PDF) 16 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
AN2776 bảng dữ liệu(HTML) 16 Page - STMicroelectronics |
|
16 / 20 page ![]() Timer driver changes AN2776 16/20 Appendix A Timer driver changes Table 4 gives the list of the changes made in the timer driver. Table 4. Changes made in the timer driver STM32 FWLib V1.0 stm32f10x_tim1.c, .h functions STM32 FWLib V1.0 stm32f10x_tim.c, .h functions STM32 FWLib V2.0 stm32f10x_tim.c, .h functions void TIM1_DeInit(void) void TIM_DeInit() void TIM_DeInit() void TIM1_TimeBaseInit() void TIM_TimeBaseInit() void TIM_TimeBaseInit() void TIM1_OC1Init() void TIM_OCInit() void TIM_OC1Init()(1) void TIM1_OC2Init() void TIM_OC2Init()(1) void TIM1_OC3Init() void TIM_OC3Init()(1) void TIM1_OC4Init() void TIM_OC4Init()(1) void TIM1_ICInit() void TIM_ICInit() void TIM_ICInit() void TIM1_PWMIConfig() void TIM_PWMIConfig()(1) void TIM1_TimeBaseStructInit() void TIM_TimeBaseStructInit() void TIM_TimeBaseStructInit() void TIM1_OCStructInit() void TIM_OCStructInit() void TIM_OCStructInit() void TIM1_ICStructInit() void TIM_ICStructInit() void TIM_ICStructInit() void TIM1_BDTRStructInit() void TIM_BDTRStructInit()(2) void TIM1_Cmd() void TIM_Cmd() void TIM_Cmd() void TIM1_CtrlPWMOutputs() void TIM_CtrlPWMOutputs()(2) void TIM1_ITConfig() void TIM_ITConfig() void TIM_ITConfig() void TIM1_DMAConfig() void TIM_DMAConfig() void TIM_DMAConfig() void TIM1_DMACmd() void TIM_DMACmd() void TIM_DMACmd() void TIM1_InternalClockConfig(void) void TIM_InternalClockConfig() void TIM_InternalClockConfig(void) void TIM1_ETRClockMode1Config() void TIM_ETRClockMode1Config() void TIM_ETRClockMode1Config() void TIM1_ETRClockMode2Config() voidTIM_ETRClockMode2Config() void TIM_ETRClockMode2Config() void TIM1_ETRConfig() void TIM_ETRConfig() void TIM_ETRConfig() void TIM1_ITRxExternalClockConfig() void TIM_ITRxExternalClockConfig(); void TIM_ITRxExternalClockConfig() void TIM1_TIxExternalClockConfig() void TIM_TIxExternalClockConfig() void TIM_TIxExternalClockConfig() void TIM1_SelectInputTrigger() void TIM_SelectInputTrigger() void TIM_SelectInputTrigger() void TIM1_UpdateDisableConfig() void TIM_UpdateDisableConfig() void TIM_UpdateDisableConfig() void TIM1_UpdateRequestConfig() void TIM_UpdateRequestConfig() void TIM_UpdateRequestConfig() void TIM1_SelectHallSensor() void TIM_SelectHallSensor(); void TIM_SelectHallSensor() void TIM1_SelectOnePulseMode() void TIM_SelectOnePulseMode(); void TIM_SelectOnePulseMode() void TIM1_SelectOutputTrigger() void TIM_SelectOutputTrigger(); void TIM_SelectOutputTrigger() void TIM1_SelectSlaveMode() void TIM_SelectSlaveMode(); void TIM_SelectSlaveMode() |