công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

UPD6467 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - NEC

tên linh kiện UPD6467
Giải thích chi tiết về linh kiện  ON-SCREEN CHARACTER DISPLAY CMOS IC FOR 512-CHARACTER, 12-ROW, 28-COLUMN, CAMERA-CONTAINED VCR
PDF  68 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NEC [NEC]
Trang chủ  http://www.nec.com/
Logo NEC - NEC

UPD6467 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - NEC

  UPD6467 Datasheet HTML 1Page - NEC UPD6467 Datasheet HTML 2Page - NEC UPD6467 Datasheet HTML 3Page - NEC UPD6467 Datasheet HTML 4Page - NEC UPD6467 Datasheet HTML 5Page - NEC UPD6467 Datasheet HTML 6Page - NEC UPD6467 Datasheet HTML 7Page - NEC UPD6467 Datasheet HTML 8Page - NEC UPD6467 Datasheet HTML 9Page - NEC Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 68 page
background image
2
µPD6467
Data Sheet S14455EJ1V0DS00
• Interface with microcomputer
: 8-bit variable word length serial input (LSB first/MSB first selectable by
command)
• Supply voltage
: Supports low voltage (2.0 to 3.6 V)
• Process
: CMOS low power consumption
• Small package size
: 20-pin plastic shrink SOP (225 mil)
ORDERING INFORMATION
Part Number
Package
µPD6467GR-xxx
20-pin plastic shrink SOP (225 mil)
Remarks 1. NEC’s standard model is the
µPD6467GR-001.
For the details of the character generator ROM, refer to 5. CHARACTER PATTERNS.
2. xxx indicates a ROM code suffix.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68