công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

UPD4990AC bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - NEC

tên linh kiện UPD4990AC
Giải thích chi tiết về linh kiện  SERIAL I/O CALENDAR & CLOCK CMOS LSI
PDF  20 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NEC [NEC]
Trang chủ  http://www.nec.com/
Logo NEC - NEC

UPD4990AC bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - NEC

  UPD4990AC Datasheet HTML 1Page - NEC UPD4990AC Datasheet HTML 2Page - NEC UPD4990AC Datasheet HTML 3Page - NEC UPD4990AC Datasheet HTML 4Page - NEC UPD4990AC Datasheet HTML 5Page - NEC UPD4990AC Datasheet HTML 6Page - NEC UPD4990AC Datasheet HTML 7Page - NEC UPD4990AC Datasheet HTML 8Page - NEC UPD4990AC Datasheet HTML 9Page - NEC Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 20 page
background image
DATA
OUT
TP
MPX
MPX
SEC
HOUR
MIN
YEAR
DAY
SEC
1/215
1/26
C3'
C3'C2'C1'C0'
C2'
C1'
C0'
C2
OE
CLK
CLK
CLK RH
DATA
IN
CS
STB
C1
C0
XTAL
XTAL
1 Hz
64 Hz
1 Hz
TEST
PS
OSC
CS
COMMAND
Register
Select signal
generator circuit
Time counter
48 Bit Shift Register
STOP
RESET
15 Stage Binary Divider
N-ch
OPEN DRAIN
MPX
PS
D/W
CS
TP
RH
:
:
:
:
:
:
Multiplexer
Preset
Day of the Week
Chip Select
Timing Pulse
Register Hold



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com