công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

2SC4094 bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện 2SC4094
Giải thích chi tiết về linh kiện  MICROWAVE LOW NOISE AMPLIFIER NPN SILICON EPITAXIAL TRANSISTOR 4 PINS MINI MOLD
PDF  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

2SC4094 bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - Renesas Technology Corp

Back Button 2SC4094_15 Datasheet HTML 2Page - Renesas Technology Corp 2SC4094_15 Datasheet HTML 3Page - Renesas Technology Corp 2SC4094_15 Datasheet HTML 4Page - Renesas Technology Corp 2SC4094_15 Datasheet HTML 5Page - Renesas Technology Corp 2SC4094_15 Datasheet HTML 6Page - Renesas Technology Corp 2SC4094_15 Datasheet HTML 7Page - Renesas Technology Corp 2SC4094_15 Datasheet HTML 8Page - Renesas Technology Corp 2SC4094_15 Datasheet HTML 9Page - Renesas Technology Corp 2SC4094_15 Datasheet HTML 10Page - Renesas Technology Corp  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 10 page
background image
4
2SC4094
S-PARAMETER
50
00
60
70
80
90
100
110
120
130
0.32
0.18
0.34
0.16
0.36
0.14
0.38
0.12
0.40
0.10
0.42
0.08
0.17
0.15
0.13
0.11
0.09
0.07
0.33
0.35
0.37
0.39
0.41
0.43
50
10
6.0
4.0
3.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
0.3
0.2
0.1
0.2
0.8
0.6
0.4
0.4
REACTANCE COMPONENT
(
R
––––
ZO )
EN
T
20
S11e, S22e-FREQUENCY
S21e-FREQUENCY
90
°
0
°
30
°
−30°
60
°
−60°
180
°
150
°
−150°
120
°
−120°
−90°
4
0
8
12
16
20
S21e
2GHz
90
°
0
°
30
°
−30°
60
°
−60°
180
°
150
°
−150°
120
°
−120°
−90°
0.04
0
0.08
0.12 0.16 0.2
S12e
CONDITION VCE = 8 V, IC = 20/5 mA, freq. = 0.2 to 2 GHz (Step 200 MHz)
CONDITION VCE = 8 V
IC = 20/5 mA
freq. = 0.2 to 2 GHz (Step 200 MHz)
S12e-FREQUENCY
CONDITION VCE = 8 V
IC = 20/5 mA
freq. = 0.2 to 2 GHz (Step 200 MHz)
0.2 GHz
0.2 GHz
2 GHz
2 GHz
IC = 5 mA
IC = 5 mA
IC = 20 mA
IC = 20 mA
IC = 5 mA
IC = 5 mA
S11e
S22e
IC = 20 mA
IC = 20 mA
0.2 GHz
0.2 GHz
2GHz



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com