công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

2SC4094 bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện 2SC4094
Giải thích chi tiết về linh kiện  MICROWAVE LOW NOISE AMPLIFIER NPN SILICON EPITAXIAL TRANSISTOR 4 PINS MINI MOLD
PDF  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

2SC4094 bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Renesas Technology Corp

  2SC4094_15 Datasheet HTML 1Page - Renesas Technology Corp 2SC4094_15 Datasheet HTML 2Page - Renesas Technology Corp 2SC4094_15 Datasheet HTML 3Page - Renesas Technology Corp 2SC4094_15 Datasheet HTML 4Page - Renesas Technology Corp 2SC4094_15 Datasheet HTML 5Page - Renesas Technology Corp 2SC4094_15 Datasheet HTML 6Page - Renesas Technology Corp 2SC4094_15 Datasheet HTML 7Page - Renesas Technology Corp 2SC4094_15 Datasheet HTML 8Page - Renesas Technology Corp 2SC4094_15 Datasheet HTML 9Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 10 page
background image
3
2SC4094
0.5
1
5
10
50 70
IC-Collector Current-mA
NOISE FIGURE vs.
COLLECTOR CURRENT
7
6
5
4
3
2
1
0
VCE = 8 V
f = 1.0 GHz
S-PARAMETER
VCE = 8.0 V, IC = 5.0 mA, ZO = 50

f (MHz)
S11 S11
S21 S21
S12 S12
S22 S22
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
0.774
0.631
0.523
0.460
0.426
0.416
0.417
0.430
0.443
0.458
47.8
88.8
120.9
145.1
166.6
178.2
163.0
152.1
142.1
136.5
12.689
9.952
7.813
5.966
4.841
4.065
3.413
3.035
2.659
2.482
146.5
119.4
100.9
87.6
76.7
68.8
60.7
54.1
48.0
44.3
0.031
0.048
0.058
0.067
0.074
0.083
0.087
0.098
0.105
0.114
65.4
53.4
46.2
43.9
43.8
43.5
41.2
42.8
40.1
43.0
0.882
0.723
0.611
0.564
0.515
0.488
0.459
0.443
0.428
0.414
19.1
29.5
33.4
34.5
37.6
39.6
44.1
45.9
51.1
53.5
VCE = 8.0 V, IC = 20.0 mA, ZO = 50

f (MHz)
S11 S11
S21 S21
S12 S12
S22 S22
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
0.461
0.364
0.338
0.330
0.334
0.344
0.359
0.383
0.401
0.419
89.8
135.8
163.4
177.9
163.2
153.9
143.1
136.1
128.3
124.7
23.331
13.501
9.535
7.083
5.604
4.722
3.982
3.517
3.094
2.882
121.6
99.2
86.4
77.5
69.3
63.5
56.8
51.1
45.6
42.7
0.021
0.033
0.046
0.056
0.070
0.084
0.091
0.104
0.116
0.127
60.7
61.2
61.5
62.1
60.0
60.4
54.9
54.5
49.9
50.8
0.665
0.511
0.448
0.430
0.402
0.385
0.362
0.350
0.337
0.323
27.7
30.5
29.5
29.5
32.5
34.8
39.5
42.1
47.4
50.5



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com