| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
AN2816 bảng dữ liệu(PDF) 30 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
AN2816 bảng dữ liệu(HTML) 30 Page - STMicroelectronics |
|
30 / 36 page ![]() PM6675S demonstration tests AN2816 30/36 10.8 UV, OV and thermal protections ● Latched UV protection If the switching section output voltage is lower than the 70% nominal value, the undervoltage state is entered and the discharge MOSFET is turned on (as in the the soft-end state). Figure 29. UV protection, pulse-skip mode AM01028v1 |