| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
AN2816 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
AN2816 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - STMicroelectronics |
|
2 / 36 page ![]() Contents AN2816 2/36 Contents 1 Main features . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 1.1 Switching section . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 1.2 LDO section . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 2 Evaluation kit schematic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 3 Bill of material . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 4 Component assembly and layout . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 5 I/O interface . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 6 Recommended equipment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 7 Configuration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 7.1 JP3 fixed or adjustable output voltage (VSEL pin) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 7.2 JP1 power-saving mode (NOSKIP pin) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 7.3 JP2 current limit (LILIM pin) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 7.4 JP5 compensation network (COMP pin) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 8 Test setup . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 9 Getting started . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 10 PM6675S demonstration tests . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 10.1 VOUT and LOUT turn-on (soft-start) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 10.2 VOUT working mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 10.3 VOUT and LOUT load regulation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 10.4 VOUT and LOUT load transient responses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 10.5 VOUT efficiency . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 10.6 VOUT gate drivers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 10.7 VOUT and LOUT turn-off (soft-end) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 10.8 UV, OV and thermal protections . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 |