| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
AN2684 bảng dữ liệu(PDF) 17 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
AN2684 bảng dữ liệu(HTML) 17 Page - STMicroelectronics |
|
17 / 21 page ![]() AN2684 Bill of material Doc ID 14266 Rev 1 17/21 T5 Test point HSD input channel 1 signal T6 Test point HSD input channel 2 signal T7 Test point HSD input channel 3 signal T8 Test point HSD input channel 4 signal T9 Test point HSD channel 1 status T10 Test point HSD channel 2 status T11 Test point HSD channel 3 status T12 Test point HSD channel 4 status Table 6. IFP006V1 demonstration board bill of material (continued) Designator Part type Description |