công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AN1934 bảng dữ liệu(PDF) 23 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện AN1934
Giải thích chi tiết về linh kiện  This circuit can be used to produce multiple outputs
PDF  32 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

AN1934 bảng dữ liệu(HTML) 23 Page - STMicroelectronics

Back Button AN1934 Datasheet HTML 19Page - STMicroelectronics AN1934 Datasheet HTML 20Page - STMicroelectronics AN1934 Datasheet HTML 21Page - STMicroelectronics AN1934 Datasheet HTML 22Page - STMicroelectronics AN1934 Datasheet HTML 23Page - STMicroelectronics AN1934 Datasheet HTML 24Page - STMicroelectronics AN1934 Datasheet HTML 25Page - STMicroelectronics AN1934 Datasheet HTML 26Page - STMicroelectronics AN1934 Datasheet HTML 27Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 23 / 32 page
background image
DocID10353 Rev 2
23/32
AN1934
Circuit description
32
Figure 36. Output regulation characteristics of 5 V output at 375 VDC input voltage for
variant 3 (load current parameter is on 15 V output)
Similarly, Figure 37 shows the output regulation characteristics measured on 15 V output
when a different load current is applied to 5 V output. Figure 38 shows the same
characteristic as Figure 37 but measured at 375 VDC input voltage.
Figure 37. Output regulation characteristics of 15 V output at 125 VDC input voltage
for variant 3 (load current parameter is on 5 V output)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com