công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AN1934 bảng dữ liệu(PDF) 13 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện AN1934
Giải thích chi tiết về linh kiện  This circuit can be used to produce multiple outputs
PDF  32 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

AN1934 bảng dữ liệu(HTML) 13 Page - STMicroelectronics

Back Button AN1934 Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics AN1934 Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics AN1934 Datasheet HTML 11Page - STMicroelectronics AN1934 Datasheet HTML 12Page - STMicroelectronics AN1934 Datasheet HTML 13Page - STMicroelectronics AN1934 Datasheet HTML 14Page - STMicroelectronics AN1934 Datasheet HTML 15Page - STMicroelectronics AN1934 Datasheet HTML 16Page - STMicroelectronics AN1934 Datasheet HTML 17Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 13 / 32 page
background image
DocID10353 Rev 2
13/32
AN1934
Circuit description
32
Similarly Figure 9 shows the output regulation characteristics measured on 15 V output
when a different load current is applied to 5 V output. Figure 10 shows the same
characteristic as Figure 9 but measured at 375 VDC input voltage.
Figure 9. Output regulation characteristics of 15 V, output at 125 VDC input voltage
(load current parameter is on 5 V output)
Figure 10. Output regulation characteristics of 15 V, output at 375 VDC input voltage
(load current parameter is on 5 V output)
One of the most observed parameters when the converter performance is judged is the
power efficiency. Figure 11 and 12 depict the dependency of the efficiency on load applied



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com