công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

R5F64573LFD bảng dữ liệu(PDF) 39 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện R5F64573LFD
Giải thích chi tiết về linh kiện  RENESAS MCU
PDF  135 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

R5F64573LFD bảng dữ liệu(HTML) 39 Page - Renesas Technology Corp

Back Button R5F64573LFD Datasheet HTML 35Page - Renesas Technology Corp R5F64573LFD Datasheet HTML 36Page - Renesas Technology Corp R5F64573LFD Datasheet HTML 37Page - Renesas Technology Corp R5F64573LFD Datasheet HTML 38Page - Renesas Technology Corp R5F64573LFD Datasheet HTML 39Page - Renesas Technology Corp R5F64573LFD Datasheet HTML 40Page - Renesas Technology Corp R5F64573LFD Datasheet HTML 41Page - Renesas Technology Corp R5F64573LFD Datasheet HTML 42Page - Renesas Technology Corp R5F64573LFD Datasheet HTML 43Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 39 / 135 page
background image
R01DS0076EJ0120 Rev.1.20
Page 39 of 129
Aug 07, 2013
R32C/157 Group
4. Special Function Registers (SFRs)
Note:
1.
The reset value reflects the value of the protect bit for each block in the flash memory.
Table 4.20
SFR List (20)
Address
Register
Symbol
Reset Value
040000h Flash Memory Control Register 0
FMR0
0X01 XX00b
040001h Flash Memory Status Register 0
FMSR0
1000 0000b
040002h
040003h
040004h
040005h
040006h
040007h
040008h Flash Register Protection Unlock Register 0
FPR0
00h
040009h Flash Memory Control Register 1
FMR1
0000 0010b
04000Ah Block Protect Bit Monitor Register 0
FBPM0
??X? ????b (1)
04000Bh Block Protect Bit Monitor Register 1
FBPM1
XXX? ????b (1)
04000Ch
04000Dh
04000Eh
04000Fh
040010h
040011h
040012h
040013h
040014h
040015h
040016h
040017h
040018h
040019h
04001Ah
04001Bh
04001Ch
04001Dh
04001Eh
04001Fh
040020h PLL Control Register 0
PLC0
0000 0001b
040021h PLL Control Register 1
PLC1
0001 1111b
040022h
040023h
040024h PLL Status Register
PLS
1XXX XX00b
040025h
040026h
040027h
040028h
040029h
04002Ah
04002Bh
04002Ch
04002Dh
04002Eh
04002Fh
X: Undefined
Blanks are reserved. No access is allowed.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com