công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

R5F64562JFD bảng dữ liệu(PDF) 89 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện R5F64562JFD
Giải thích chi tiết về linh kiện  RENESAS MCU
PDF  121 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

R5F64562JFD bảng dữ liệu(HTML) 89 Page - Renesas Technology Corp

Back Button R5F64562JFD Datasheet HTML 85Page - Renesas Technology Corp R5F64562JFD Datasheet HTML 86Page - Renesas Technology Corp R5F64562JFD Datasheet HTML 87Page - Renesas Technology Corp R5F64562JFD Datasheet HTML 88Page - Renesas Technology Corp R5F64562JFD Datasheet HTML 89Page - Renesas Technology Corp R5F64562JFD Datasheet HTML 90Page - Renesas Technology Corp R5F64562JFD Datasheet HTML 91Page - Renesas Technology Corp R5F64562JFD Datasheet HTML 92Page - Renesas Technology Corp R5F64562JFD Datasheet HTML 93Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 89 / 121 page
background image
R01DS0075EJ0120 Rev.1.20
Page 89 of 115
Aug 07, 2013
R32C/156 Group
5. Electrical Characteristics
Timing Requirements (VCC = 3.0 to 5.5 V, VSS = 0 V, and Ta = Topr, unless otherwise noted)
Figure 5.5
Flash Memory CPU Rewrite Mode Timing
Table 5.15
Flash Memory CPU Rewrite Mode Timing
Symbol
Characteristics
Value
Unit
Min.
Max.
tcR
Read cycle time
200
ns
tsu(S-R)
Chip-select setup time before read
200
ns
th(R-S)
Chip-select hold time after read
0ns
tsu(A-R)
Address setup time before read
200
ns
th(R-A)
Address hold time after read
0ns
tw(R)
Read pulse width
100
ns
tcW
Write cycle time
200
ns
tsu(S-W)
Chip-select setup time before write
0ns
th(W-S)
Chip-select hold time after write
30
ns
tsu(A-W)
Address setup time before write
0ns
th(W-A)
Address hold time after write
30
ns
tw(W)
Write pulse width
50
ns
Chip select
Address
RD
t h(R-S)
Read cycle
t w(R)
t su(S-R)
t h(R-A)
t su(A-R)
Write cycle
Chip select
Address
WR
t h(W-S)
t w(W)
t su(S-W)
t h(W-A)
t su(A-W)
t cW
t cR



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com