công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

R5F64562JFD bảng dữ liệu(PDF) 88 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện R5F64562JFD
Giải thích chi tiết về linh kiện  RENESAS MCU
PDF  121 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

R5F64562JFD bảng dữ liệu(HTML) 88 Page - Renesas Technology Corp

Back Button R5F64562JFD Datasheet HTML 84Page - Renesas Technology Corp R5F64562JFD Datasheet HTML 85Page - Renesas Technology Corp R5F64562JFD Datasheet HTML 86Page - Renesas Technology Corp R5F64562JFD Datasheet HTML 87Page - Renesas Technology Corp R5F64562JFD Datasheet HTML 88Page - Renesas Technology Corp R5F64562JFD Datasheet HTML 89Page - Renesas Technology Corp R5F64562JFD Datasheet HTML 90Page - Renesas Technology Corp R5F64562JFD Datasheet HTML 91Page - Renesas Technology Corp R5F64562JFD Datasheet HTML 92Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 88 / 121 page
background image
R01DS0075EJ0120 Rev.1.20
Page 88 of 115
Aug 07, 2013
R32C/156 Group
5. Electrical Characteristics
Note:
1.
The recovery time from stop mode does not include the main clock oscillation stabilization time. The
CPU starts operating before the oscillator is stabilized.
Figure 5.4
Clock Circuit Timing
Table 5.14
Electrical Characteristics of Clock Circuitry
(VCC = 3.0 to 5.5 V, VSS = 0 V, and Ta =Topr, unless otherwise noted)
Symbol
Characteristics
Measurement
Condition
Value
Unit
Min.
Typ. Max.
trec(WAIT) Recovery time from wait mode to low power mode
225
µs
trec(STOP) Recovery time from stop mode (1)
225
µs
t rec(STOP)
Interrupt for exiting
stop mode
CPU clock
Main clock oscillator
output
On-chip oscillator
output
Sub clock oscillator
output
On-chip oscillator
output
t rec(WAIT)
Interrupt for exiting
wait mode
CPU clock
Recovery time from stop mode
t rec(STOP)
Recovery time from wait mode
to low power mode
t rec(WAIT)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com