công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

HSP45240/883 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Intersil Corporation

tên linh kiện HSP45240/883
Giải thích chi tiết về linh kiện  Address Sequencer
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  INTERSIL [Intersil Corporation]
Trang chủ  http://www.intersil.com/cda/home
Logo INTERSIL - Intersil Corporation

HSP45240/883 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Intersil Corporation

  HSP45240/883 Datasheet HTML 1Page - Intersil Corporation HSP45240/883 Datasheet HTML 2Page - Intersil Corporation HSP45240/883 Datasheet HTML 3Page - Intersil Corporation HSP45240/883 Datasheet HTML 4Page - Intersil Corporation HSP45240/883 Datasheet HTML 5Page - Intersil Corporation HSP45240/883 Datasheet HTML 6Page - Intersil Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 6 page
background image
9-19
Output Rise
Time
tOR
7, 8
-55
≤ TA ≤ 125
-5-5
-
3
ns
Output Fall
Time
tOF
7, 8
-55
≤ TA ≤ 125
-5-5
-
3
ns
NOTES:
7. Parameters listed in Table 3 are controlled via design or process parameters and are not directly tested. These parameters are
characterized upon initial design and after major process and/or design changes.
8. Loading is as specified in the test load circuit with CL = 40pF.
TABLE 4. ELECTRICAL TEST REQUIREMENTS
CONFORMANCE GROUPS
METHOD
SUBGROUPS
Initial Test
100%/5004
-
Interim Test
100%/5004
-
PDA
100%
1
Final Test
100%
2, 3, 8A, 8B, 10, 11
Group A
-
1, 2, 3, 7, 8A, 8B, 9, 10, 11
Groups C and D
Samples/5005
1, 7, 9
TABLE 3. ELECTRICAL PERFORMANCE SPECIFICATIONS (Continued)
PARAMETERS
SYMBOL
TEST
CONDITIONS
NOTES
TEMPERATURE
-25
(25MHz)
-33
(33MHz)
-40 (40MHz)
UNITS
MIN
MAX
MIN
MAX
MIN
MAX
HSP45240/883



Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com