công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

HA2556/883 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Intersil Corporation

tên linh kiện HA2556/883
Giải thích chi tiết về linh kiện  Wideband Four Quadrant Analog Multiplier (Voltage Output)
PDF  20 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  INTERSIL [Intersil Corporation]
Trang chủ  http://www.intersil.com/cda/home
Logo INTERSIL - Intersil Corporation

HA2556/883 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Intersil Corporation

  HA2556/883 Datasheet HTML 1Page - Intersil Corporation HA2556/883 Datasheet HTML 2Page - Intersil Corporation HA2556/883 Datasheet HTML 3Page - Intersil Corporation HA2556/883 Datasheet HTML 4Page - Intersil Corporation HA2556/883 Datasheet HTML 5Page - Intersil Corporation HA2556/883 Datasheet HTML 6Page - Intersil Corporation HA2556/883 Datasheet HTML 7Page - Intersil Corporation HA2556/883 Datasheet HTML 8Page - Intersil Corporation HA2556/883 Datasheet HTML 9Page - Intersil Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 20 page
background image
8-9
Specifications HA2556/883
Input Offset Voltage (VZ)VZIO
VX = 0V, VY = 0V
1
+25oC
-15
15
mV
2, 3
+125oC, -55oC
-25
25
mV
Input Bias Current (VZ)IB (VZ)VX = 0V, VY = 0V
1
+25oC
-15
15
µA
2, 3
+125oC, -55oC
-25
25
µA
Input Offset Current (VZ)IIO (VZ)VX = 0V, VY = 0V
1
+25oC-2
2
µA
2, 3
+125oC, -55oC-3
3
µA
Common Mode (VZ)
Rejection Ratio
CMRR (VZ)VZCM = ±10V
VX = 0V, VY = 0V
1
+25oC65
-
dB
2, 3
+125oC, -55oC65
-
dB
Power Supply (VZ)
Rejection Ratio
+PSRR (VZ)VCC = +12V to +17V
VX = 0V, VY = 0V
1
+25oC65
-
dB
2, 3
+125oC, -55oC65
-
dB
-PSRR (VZ)VEE = -12V to -17V
VX = 0V, VY = 0V
1
+25oC45
-
dB
2, 3
+125oC, -55oC45
-
dB
Output Current
+IOUT
VOUT = 5V, RL = 250Ω
1
+25oC20
-
mA
2, 3
+125oC, -55oC20
-
mA
-IOUT
VOUT = 5V, RL = 250Ω
1
+25oC
-
-20
mA
2, 3
+125oC, -55oC
-
-20
mA
Output Voltage Swing
+VOUT
RL = 250Ω
1
+25oC5
-
V
2, 3
+125oC, -55oC5
-
V
-VOUT
RL = 250Ω
1
+25oC
-
-5
V
2, 3
+125oC, -55oC
-
-5
V
Supply Current
±I
CC
VX, VY = 0V
1
+25oC
-
22
mA
2, 3
+125oC, -55oC
-
22
mA
TABLE 2. AC ELECTRICAL PERFORMANCE CHARACTERISTICS
Table 2 Intentionally Left Blank. See AC Specifications in Table 3.
TABLE 3. ELECTRICAL PERFORMANCE CHARACTERISTICS
Device Tested: at VSUPPLY = ±15V, RF = 50Ω, RL = 1kΩ, CL = 20pF, Unless Otherwise Specified.
PARAMETERS
SYMBOL
CONDITIONS
NOTES
TEMPERATURE
LIMITS
UNITS
MIN
MAX
VY, VZ CHARACTERISTICS (NOTE 2)
Bandwidth
BW(VY)
-3dB, VX = 5V,
VY ≤ 200mVP-P
1
+25oC
30
-
MHz
Gain Flatness
GF(VY)
0.1dB, VX = 5V,
VY ≤ 200mVP-P
1
+25oC
4.0
-
MHz
AC Feedthrough
VISO
fO = 5MHz,
VY = 200mVP-P
VX = Nulled
1, 3
+25oC
-
-45
dB
Rise and Fall Time
TR, TF
VY = 200mV Step,
VX = 5V,
10% to 90% pts
1
+25oC
-
9.5
ns
1
+125oC, -55oC
-
10
ns
TABLE 1. DC ELECTRICAL PERFORMANCE CHARACTERISTICS
(Continued)
Device Tested at: VSUPPLY = ±15V, RF = 50Ω, RL = 1kΩ, CL = 20pF, Unless Otherwise Specified.
PARAMETERS
SYMBOL
CONDITIONS
GROUP A
SUBGROUPS
TEMPERATURE
LIMITS
UNITS
MIN
MAX
Spec Number
511063-883



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com