công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AD8253 bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - Analog Devices

tên linh kiện AD8253
Giải thích chi tiết về linh kiện  Programmable Gain Instrumentation Amplifier
PDF  24 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

AD8253 bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - Analog Devices

Back Button AD8253_15 Datasheet HTML 5Page - Analog Devices AD8253_15 Datasheet HTML 6Page - Analog Devices AD8253_15 Datasheet HTML 7Page - Analog Devices AD8253_15 Datasheet HTML 8Page - Analog Devices AD8253_15 Datasheet HTML 9Page - Analog Devices AD8253_15 Datasheet HTML 10Page - Analog Devices AD8253_15 Datasheet HTML 11Page - Analog Devices AD8253_15 Datasheet HTML 12Page - Analog Devices AD8253_15 Datasheet HTML 13Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 24 page
background image
Data Sheet
AD8253
Rev. B | Page 9 of 24
1s/DIV
500nV/DIV
Figure 12. 0.1 Hz to 10 Hz RTI Voltage Noise, G = 1000
18
0
1100k
FREQUENCY (Hz)
10
100
1k
10k
16
14
12
10
8
6
4
2
Figure 13. Current Noise Spectral Density vs. Frequency
1s/DIV
140pA/DIV
Figure 14. 0.1 Hz to 10 Hz Current Noise
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
0.01
0.1
1
10
WARM-UP TIME (Minutes)
Figure 15. Change in Input Offset Voltage vs. Warm-Up Time, G = 1000
140
120
100
80
40
60
0
10
1M
FREQUENCY (Hz)
100
1k
10k
100k
20
G = 1
G = 10
G = 100
G = 1000
Figure 16. Positive PSRR vs. Frequency, RTI
140
120
100
80
40
60
0
10
1M
FREQUENCY (Hz)
100
1k
10k
100k
20
G = 1
G = 1000
G = 10
G = 100
Figure 17. Negative PSRR vs. Frequency, RTI



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com