công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AS87196CB bảng dữ liệu(PDF) 19 Page - Intel Corporation

tên linh kiện AS87196CB
Giải thích chi tiết về linh kiện  ADVANCED 16-BIT CHMOS MICROCONTROLLER WITH INTEGRATED CAN 2.0
PDF  33 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  INTEL [Intel Corporation]
Trang chủ  http://www.intel.com
Logo INTEL - Intel Corporation

AS87196CB bảng dữ liệu(HTML) 19 Page - Intel Corporation

Back Button AS87196CB Datasheet HTML 15Page - Intel Corporation AS87196CB Datasheet HTML 16Page - Intel Corporation AS87196CB Datasheet HTML 17Page - Intel Corporation AS87196CB Datasheet HTML 18Page - Intel Corporation AS87196CB Datasheet HTML 19Page - Intel Corporation AS87196CB Datasheet HTML 20Page - Intel Corporation AS87196CB Datasheet HTML 21Page - Intel Corporation AS87196CB Datasheet HTML 22Page - Intel Corporation AS87196CB Datasheet HTML 23Page - Intel Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 19 / 33 page
background image
87C196CA87C196CB
87C196CACB READY TIMINGS (ONE WAIT STATE)
272405 – 18
If mode 0 selected (CB only) one wait state is always added If additional wait states are required add 2 Tosc to these
specifications
87C196CB BUSWIDTH TIMINGS
272405 – 19
If mode 0 selected (CB only) add 2 Tosc to these specifications
19



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33