công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

80960MC bảng dữ liệu(PDF) 31 Page - Intel Corporation

tên linh kiện 80960MC
Giải thích chi tiết về linh kiện  EMBEDDED 32-BIT MICROPROCESSOR WITH INTEGRATED FLOATING-POINT UNIT AND MEMORY MANAGEMENT UNIT
PDF  39 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  INTEL [Intel Corporation]
Trang chủ  http://www.intel.com
Logo INTEL - Intel Corporation

80960MC bảng dữ liệu(HTML) 31 Page - Intel Corporation

Back Button 80960MC Datasheet HTML 27Page - Intel Corporation 80960MC Datasheet HTML 28Page - Intel Corporation 80960MC Datasheet HTML 29Page - Intel Corporation 80960MC Datasheet HTML 30Page - Intel Corporation 80960MC Datasheet HTML 31Page - Intel Corporation 80960MC Datasheet HTML 32Page - Intel Corporation 80960MC Datasheet HTML 33Page - Intel Corporation 80960MC Datasheet HTML 34Page - Intel Corporation 80960MC Datasheet HTML 35Page - Intel Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 31 / 39 page
background image
80960MC
PRELIMINARY
27
NOTE:
Do not connect external logic to any pins marked N.C.
Table 9. 80960MC PGA Pinout — In Signal Order
Signal
Pin
Signal
Pin
Signal
Pin
Signal
Pin
ADS
D2
LAD15
B6
N.C.
J14
N.C.
P9
ALE
D1
LAD16
A5
N.C.
K13
N.C.
P10
BADAC
C3
LAD17
A4
N.C.
K14
N.C.
P11
BE0
H2
LAD18
B5
N.C.
L13
N.C.
P12
BE1
G3
LAD19
A3
N.C.
L14
N.C.
L2
BE2
J2
LAD20
C6
N.C.
M1
READY
G2
BE3
K1
LAD21
B4
N.C.
M6
RESET
B13
CACHE
F3
LAD22
B3
N.C.
M7
VCC
A1
CLK2
B11
LAD23
B1
N.C.
M8
VCC
A14
DEN
L1
LAD24
B2
N.C.
M9
VCC
C4
DT/R
J1
LAD25
C2
N.C.
M12
VCC
C10
FAILURE
K2
LAD26
E2
N.C.
M13
VCC
D12
HLDA/HOLDR
D3
LAD27
E3
N.C.
M14
VCC
K12
HOLD/HLDAR
C1
LAD28
E1
N.C.
N2
VCC
L3
IAC/INT0
C14
LAD29
F1
N.C.
N3
VCC
M2
INT1
C13
LAD30
G1
N.C.
N4
VCC
M5
INT2/INTR
A13
LAD31
F2
N.C.
N5
VCC
M11
INT3/INTA
C12
LOCK
H3
N.C.
N6
VCC
P1
LAD0
B12
N.C.
D13
N.C.
N7
VCC
P14
LAD1
A12
N.C.
D14
N.C.
N8
VSS
A2
LAD2
B10
N.C.
E12
N.C.
N9
VSS
B14
LAD3
C9
N.C.
E14
N.C.
N10
VSS
C5
LAD4
A11
N.C.
F12
N.C.
N11
VSS
C11
LAD5
A10
N.C.
F13
N.C.
N12
VSS
E11
LAD6
B9
N.C.
F14
N.C.
N13
VSS
J3
LAD7
A9
N.C.
G12
N.C.
N14
VSS
K3
LAD8
C8
N.C.
G13
N.C.
P2
VSS
L12
LAD9
A8
N.C.
G14
N.C.
P3
VSS
M3
LAD10
B8
N.C.
H12
N.C.
P4
VSS
M4
LAD11
A7
N.C.
H13
N.C.
P5
VSS
M10
LAD12
B7
N.C.
H14
N.C.
P6
VSS
N1
LAD13
C7
N.C.
J12
N.C.
P7
VSS
P13
LAD14
A6
N.C.
J13
N.C.
P8
W/R
H1



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39