công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TP28F010-90 bảng dữ liệu(PDF) 21 Page - Intel Corporation

tên linh kiện TP28F010-90
Giải thích chi tiết về linh kiện  28F010 1024K (128K X 8) CMOS FLASH MEMORY
PDF  33 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  INTEL [Intel Corporation]
Trang chủ  http://www.intel.com
Logo INTEL - Intel Corporation

TP28F010-90 bảng dữ liệu(HTML) 21 Page - Intel Corporation

Back Button TP28F010-90 Datasheet HTML 17Page - Intel Corporation TP28F010-90 Datasheet HTML 18Page - Intel Corporation TP28F010-90 Datasheet HTML 19Page - Intel Corporation TP28F010-90 Datasheet HTML 20Page - Intel Corporation TP28F010-90 Datasheet HTML 21Page - Intel Corporation TP28F010-90 Datasheet HTML 22Page - Intel Corporation TP28F010-90 Datasheet HTML 23Page - Intel Corporation TP28F010-90 Datasheet HTML 24Page - Intel Corporation TP28F010-90 Datasheet HTML 25Page - Intel Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 21 / 33 page
background image
E
28F010
21
4.5
DC Characteristics—CMOS Compatible—Commercial Products (Continued)
Limits
Symbol
Parameter
Notes
Min
Typ(3)
Max
Unit
Test Conditions
IPP1
VPP Read Current, ID
Current or Standby
Current
1
90
200
µA
VPP > VCC
±10
VPP
≤ VCC
IPP2
VPP Programming Current
1, 2
8.0
30
mA
VPP > = VPPH
Programming in Progress
IPP3
VPP Erase Current
1, 2
6.0
30
mA
VPP = VPPH
Erasure in Progress
IPP4
VPP Program Verify
Current
1, 2
2.0
5.0
mA
VPP = VPPH
Program Verify in Progress
IPP5
VPP Erase Verify Current
1, 2
2.0
5.0
mA
VPP = VPPH
Erase Verify in Progress
VIL
Input Low Voltage
–0.5
0.8
V
VIH
Input High Voltage
0.7
VCC
VCC
+ 0.5
V
VOL
Output Low Voltage
0.45
V
VCC = VCC Min
IOL = 5.8 mA
VOH1
Output High Voltage
0.85
VCC
VVCC = VCC Min
IOH = –2.5 mA
VOH2
VCC
– 0.4
VCC = VCC Min
IOH = –100 µA
VID
A9 Intelligent Identifier
Voltage
11.50
13.00
V
IID
A9 Intelligent Identifier
Current
1, 2
90
200
µA
A9 = VID
VPPL
VPP during Read-Only
Operations
0.00
6.5
V
NOTE: Erase/Programs are
Inhibited when VPP = VPPL
VPPH
VPP during Read/Write
Operations
11.40
12.60
V
VLKO
VCC Erase/Write Lock
Voltage
2.5
V
NOTES:
Refer to Section 4.4.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com