| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
ICS9250-13 bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Integrated Circuit Systems |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
ICS9250-13 bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Integrated Circuit Systems |
|
5 / 15 page ![]() 5 ICS9250-13 Byte0: Functionality and Frequency Select Register (default = 0) Serial Configuration Command Bitmap Note 1. Default at Power-up will be for latched logic inputs to define frequenc,. Bits 2, 6:4 are default to 0000. t i Bn o i t p i r c s e DD W P 7 t i B n o i t a l u d o M m u r t c e p S d a e r p S % 5 2 . 0 ± - 0 n o i t a l u d o M m u r t c e p S d a e r p S % 6 . 0 ± - 1 1 t i B ) 4 : 6 , 2 ( ) 4 : 6 , 2 ( t i B K L C U P C ) z H M ( M A R D S ) z H M ( K L C I C P ) z H M ( X X X 1 e t o N 0 0 0 00 0 . 0 90 0 . 0 90 0 . 5 4 1 0 0 01 0 . 9 81 0 . 9 81 5 . 4 4 0 1 0 00 0 . 8 80 0 . 8 80 0 . 4 4 1 1 0 09 9 . 6 89 9 . 6 80 5 . 3 4 0 0 1 01 9 . 5 81 9 . 5 85 9 . 2 4 1 0 1 01 0 . 5 81 0 . 5 81 5 . 2 4 0 1 1 00 0 . 4 80 0 . 4 80 0 . 2 4 1 1 1 00 0 . 2 80 0 . 2 80 0 . 1 4 0 0 0 11 0 . 1 81 0 . 1 81 5 . 0 4 1 0 0 10 0 . 0 80 0 . 0 80 0 . 0 4 0 1 0 11 3 . 3 81 3 . 3 85 6 . 1 4 1 1 0 19 4 . 8 69 4 . 8 64 2 . 4 3 0 0 1 10 0 . 8 70 0 . 8 70 0 . 9 3 1 0 1 10 0 . 5 70 0 . 5 70 5 . 7 3 0 1 1 19 9 . 1 79 9 . 1 79 9 . 5 3 1 1 1 12 8 . 6 62 8 . 6 61 4 . 3 3 3 t i B , t c e l e s e r a w d r a h y b d e t c e l e s s i y c n e u q e r F - 0 s t u p n i d e h c t a l 4 : 6 , 2 t i B y b d e t c e l e s s i y c n e u q e r F - 1 0 1 t i B n o i t a r e p o l a m r o N - 0 d e l b a n E m u r t c e p S d a e r p S - 1 1 0 t i B g n i n n u R - 0 s t u p t u o l l a e t a t s i r T - 1 0 |