công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

RSMF2 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - List of Unclassifed Manufacturers

tên linh kiện RSMF2
Giải thích chi tiết về linh kiện  General Purpose Metal Oxide Resistor
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ETC2 [List of Unclassifed Manufacturers]
Trang chủ  
Logo ETC2 - List of Unclassifed Manufacturers

RSMF2 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - List of Unclassifed Manufacturers

  RSMF2 Datasheet HTML 1Page - List of Unclassifed Manufacturers RSMF2 Datasheet HTML 2Page - List of Unclassifed Manufacturers RSMF2 Datasheet HTML 3Page - List of Unclassifed Manufacturers RSMF2 Datasheet HTML 4Page - List of Unclassifed Manufacturers  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 4 page
background image
Rev Date: 11/03/2014
2
www.seielect.com
This specification may be changed at any time without prior notice
marketing@seielect.com
Please confirm technical specifications before you order and/or use.
RSF/RSMF Series
General Purpose Metal Oxide Resistor
Stackpole Electronics, Inc.
Resistive Product Solutions
0
200
220
240
235
100
120
140
160
180
Ambient Temperature (ºC)
-60
0
20
40
60
80
100
-55ºC
70ºC
80
60
40
20
RSF1, RSF2, RSF3, RSF5
RSMF2, RSMF3, RSMF5
RSF12
RSMF12, RSMF1
0.35 ± 0.04
0.13 ± 0.03
1.10 ± 0.12
0.03 ± 0.003
0.250
inches
9.00 ± 1.00
3.20 ± 0.80
28.00 ± 3.00
0.70 ± 0.08
6.35
mm
0.43 ± 0.06
0.18 ± 0.04
1.10 ± 0.20
0.03 ± 0.002
0.250
inches
11.00 ± 1.50
4.50 ± 1.00
28.00 ± 5.00
0.80 ± 0.05
6.35
mm
0.59 ± 0.06
0.22 ± 0.04
1.18 ± 0.20
0.03 ± 0.004
0.250
inches
15.00 ± 1.50
5.50 ± 1.00
30.00 ± 5.00
0.75 ± 0.10
6.35
mm
0.69 ± 0.04
0.24 ± 0.02
1.38 ± 0.12
0.03 ± 0.002
0.250
inches
17.50 ± 1.00
6.00 ± 0.50
35.00 ± 3.00
0.80 ± 0.05
6.35
mm
0.96 ± 0.04
0.31 ± 0.02
1.38 ± 0.12
0.03 ± 0.002
0.250
inches
24.50 ± 1.00
8.00 ± 0.50
35.00 ± 3.00
0.80 ± 0.05
6.35
mm
0.24 ± 0.03
0.09 ± 0.01
1.10 ± 0.12
0.02 ± 0.003
0.250
inches
6.00 ± 0.80
2.30 ± 0.30
28.00 ± 3.00
0.55 ± 0.07
6.35
mm
0.35 ± 0.04
0.13 ± 0.03
1.10 ± 0.12
0.03 ± 0.003
0.250
inches
9.00 ± 1.00
3.20 ± 0.80
28.00 ± 3.00
0.70 ± 0.08
6.35
mm
0.43 ± 0.06
0.18 ± 0.04
1.18 ± 0.20
0.03 ± 0.002
0.250
inches
11.00 ± 1.50
4.50 ± 1.00
30.00 ± 5.00
0.80 ± 0.05
6.35
mm
0.59 ± 0.06
0.22 ± 0.04
1.18 ± 0.20
0.03 ± 0.004
0.250
inches
15.00 ± 1.50
5.50 ± 1.00
30.00 ± 5.00
0.75 ± 0.10
6.35
mm
0.69 ± 0.04
0.24 ± 0.02
1.38 ± 0.08
0.03 ± 0.002
0.250
inches
17.50 ± 1.00
6.00 ± 0.50
35.00 ± 2.00
0.80 ± 0.05
6.35
mm
RSF12
RSF1
RSF2
RSF3
RSMF3
RSMF5
RSF5
RSMF12
RSMF1
RSMF2
Type / Code
A
B
C
D
Unit
Body Length
Body Diameter
Lead Length (Bulk)
Lead Diameter
Lead-Tape
Specification
Power Derating Curve:
Mechanical Specifications



Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com