công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PSMN3R4-30PL bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện PSMN3R4-30PL
Giải thích chi tiết về linh kiện  N-channel 30 V 3.4 m logic level MOSFET
PDF  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NXP [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo NXP - NXP Semiconductors

PSMN3R4-30PL bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - NXP Semiconductors

Back Button PSMN3R4-30PL Datasheet HTML 3Page - NXP Semiconductors PSMN3R4-30PL Datasheet HTML 4Page - NXP Semiconductors PSMN3R4-30PL Datasheet HTML 5Page - NXP Semiconductors PSMN3R4-30PL Datasheet HTML 6Page - NXP Semiconductors PSMN3R4-30PL Datasheet HTML 7Page - NXP Semiconductors PSMN3R4-30PL Datasheet HTML 8Page - NXP Semiconductors PSMN3R4-30PL Datasheet HTML 9Page - NXP Semiconductors PSMN3R4-30PL Datasheet HTML 10Page - NXP Semiconductors PSMN3R4-30PL Datasheet HTML 11Page - NXP Semiconductors Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 15 page
background image
PSMN3R4-30PL
All information provided in this document is subject to legal disclaimers.
© NXP B.V. 2010. All rights reserved.
Product data sheet
Rev. 01 — 2 November 2010
7 of 15
NXP Semiconductors
PSMN3R4-30PL
N-channel 30 V 3.4 m
Ω logic level MOSFET
[1]
Measured 3 mm from package.
td(on)
turn-on delay time
VDS =12V; RL =0.5 Ω;
VGS = 4.5 V; RG(ext) =4.7 Ω
-40
-
ns
tr
rise time
-
73
-
ns
td(off)
turn-off delay time
-
59
-
ns
tf
fall time
-
28
-
ns
Source-drain diode
VSD
source-drain voltage
IS =10A; VGS =0V; Tj =25°C;
see Figure 17
-0.7
1.2
V
trr
reverse recovery time
IS =25A; dIS/dt = -100 A/µs;
VGS =0V; VDS =12V
-36
-
ns
Qr
recovered charge
-
28
-
nC
Table 6.
Characteristics …continued
Tested to JEDEC standards where applicable.
Symbol
Parameter
Conditions
Min
Typ
Max
Unit
Fig 5.
Output characteristics: drain current as a
function of drain-source voltage; typical values
Fig 6.
Input and reverse transfer capacitances as a
function of gate-source voltage; typical values
003aad413
0
30
60
90
120
01
23
4
VDS (V)
ID
(A)
10
2.8
2.6
2.4
3.5
VGS (V) = 3
4.5
003aad419
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
0369
12
VGS (V)
C
(pF)
Ciss
Crss



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com