công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PSMN3R4-30PL bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện PSMN3R4-30PL
Giải thích chi tiết về linh kiện  N-channel 30 V 3.4 m logic level MOSFET
PDF  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NXP [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo NXP - NXP Semiconductors

PSMN3R4-30PL bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - NXP Semiconductors

  PSMN3R4-30PL Datasheet HTML 1Page - NXP Semiconductors PSMN3R4-30PL Datasheet HTML 2Page - NXP Semiconductors PSMN3R4-30PL Datasheet HTML 3Page - NXP Semiconductors PSMN3R4-30PL Datasheet HTML 4Page - NXP Semiconductors PSMN3R4-30PL Datasheet HTML 5Page - NXP Semiconductors PSMN3R4-30PL Datasheet HTML 6Page - NXP Semiconductors PSMN3R4-30PL Datasheet HTML 7Page - NXP Semiconductors PSMN3R4-30PL Datasheet HTML 8Page - NXP Semiconductors PSMN3R4-30PL Datasheet HTML 9Page - NXP Semiconductors Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 15 page
background image
PSMN3R4-30PL
All information provided in this document is subject to legal disclaimers.
© NXP B.V. 2010. All rights reserved.
Product data sheet
Rev. 01 — 2 November 2010
2 of 15
NXP Semiconductors
PSMN3R4-30PL
N-channel 30 V 3.4 m
Ω logic level MOSFET
[1]
Continuous current is limited by package.
[2]
Measured 3 mm from package.
2.
Pinning information
3.
Ordering information
Table 2.
Pinning information
Pin
Symbol
Description
Simplified outline
Graphic symbol
1
G
gate
SOT78 (TO-220AB)
2
D
drain
3S
source
mb
D
mounting base; connected to
drain
12
mb
3
S
D
G
mbb076
Table 3.
Ordering information
Type number
Package
Name
Description
Version
PSMN3R4-30PL
TO-220AB
plastic single-ended package; heatsink mounted; 1 mounting
hole; 3-lead TO-220AB
SOT78



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com