công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PC702V2NSZX bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Sharp Corporation

tên linh kiện PC702V2NSZX
Giải thích chi tiết về linh kiện  High Collector-emitter Voltage Type Photocoupler
PDF  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SHARP [Sharp Corporation]
Trang chủ  http://sharp-world.com/
Logo SHARP - Sharp Corporation

PC702V2NSZX bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Sharp Corporation

  PC702V2NSZX Datasheet HTML 1Page - Sharp Corporation PC702V2NSZX Datasheet HTML 2Page - Sharp Corporation PC702V2NSZX Datasheet HTML 3Page - Sharp Corporation PC702V2NSZX Datasheet HTML 4Page - Sharp Corporation PC702V2NSZX Datasheet HTML 5Page - Sharp Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 5 page
background image
PC702VxNSZX Series/PC702VxYSZX Series
Duty ratio
5
Pulse width
≤10µs
Ta=25˚C
20
100
50
200
500
2
10
−3
10
−2
52
10
−1
52
5
2 000
1 000
1
50˚C
25˚C
0˚C
0
1
2
Forward voltage VF (V)
0.5
1
1.5
2
2.5
3
5
10
20
50
100
200
500
−25˚C
Ta=75˚C
Fig.3
Peak Forward Current vs. Duty Ratio
Fig.5
Current Transfer Ratio vs. Forward
Current
Fig.4
Forward Current vs. Forward Voltage
Fig.7
Relative Current Transfer Ratio vs.
Ambient Temperature
Fig.8 Collector - emitter Saturation Voltage
vs. Ambient Temperature
Fig.6 Collector Current vs. Collector-emitter
Voltage
0
1
40
80
120
140
100
60
20
25
50
RBE=∞
500k
Ω
100k
Ω
Forward current IF (mA)
VCE=5V
Ta=25˚C
200
160
180
20
10
50
0
IF=10mA
VCE=5V
150
100
0
255075
100
Ambient temperature Ta (˚C)
−55
−25
0
−55
0.02
IF=10mA
IC=2.5mA
0.04
0.06
0.08
0.1
0.12
0.14
0.16
−25
0
25
50
75
100
Ambient temperature Ta (˚C)
0
0
Collector-emitter voltage VCE (V)
5
45
2468
10
15
20
25
30
35
40
10
Ta=25˚C
IF=30mA
20mA
10mA
5mA
2mA
PC (MAX.)



Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com