công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PC702V2NSZX bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Sharp Corporation

tên linh kiện PC702V2NSZX
Giải thích chi tiết về linh kiện  High Collector-emitter Voltage Type Photocoupler
PDF  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SHARP [Sharp Corporation]
Trang chủ  http://sharp-world.com/
Logo SHARP - Sharp Corporation

PC702V2NSZX bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Sharp Corporation

  PC702V2NSZX Datasheet HTML 1Page - Sharp Corporation PC702V2NSZX Datasheet HTML 2Page - Sharp Corporation PC702V2NSZX Datasheet HTML 3Page - Sharp Corporation PC702V2NSZX Datasheet HTML 4Page - Sharp Corporation PC702V2NSZX Datasheet HTML 5Page - Sharp Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 5 page
background image
PC702VxNSZX Series/PC702VxYSZX Series
Parameter
Conditions
Input
Forward voltage
IF
=60mA
Terminal capacitance
Output
VCE
=10V, IF=0
Collector current
IF
=10mA, VCE=5V
Transfer
charac-
teristics
Collector-emitter saturation voltage
IF
=10mA, IC=2.5mA
Isolation resistance
DC500V, 40 to 60%RH
Floating capacitance
V
=0, f=1MHz
Response time
Rise time
Fall time
MIN.
−
−
−
4.0
−
5
×1010
−
−
−
TYP.
1.4
30
−
0.25
1011
0.6
2
2
MAX.
1.7
250
5
×10−8
−
32.0
0.4
−
1.0
7
8
Collector dark current
Symbol
VF
Ct
ICEO
IC
VCE(sat)
Cf
tr
tf
RISO
V
=0, f=1kHz
Unit
V
Reverse current
VR=6V
−−
10
IR
µA
A
mA
V
Ω
pF
pF
µs
µs
IF
=10mA, VCC=5V
RL
=75Ω, RBE=∞
(Ta
=25˚C)
Cut-off frequency
−
150
−
fC
kHz
IF
=10mA, VCC=5V, RL=75Ω, RBE=∞, −3dB
*4 Classification table of collector current is shown below.
*4
s Electro-optical Characteristics
Model No.
IC (mA)
4.0 to 8.0
Rank mark
PC702V1NSZX
A
6.3 to 12.5
PC702V2NSZX
B
10.0 to 20.0
PC702V3NSZX
C
16.0 to 32.0
PC702V4NSZX
D
4.0 to 12.5
PC702V5NSZX
A or B
6.3 to 20.0
PC702V6NSZX
B or C
10.0 to 32.0
PC702V7NSZX
C or D
4.0 to 32.0
PC702V0NSZX
A, B, C or D
*5 PC702VxYSZX Series are equivalent.
Measuring Conditions
IF
=10mA
VCE
=5V
Ta
=25°C
*5
0
−55
20
−25
0
25
50
75
100
125
40
60
80
Ambient temperature Ta (˚C)
0
0
125
100
200
50
25
50
75
100
150
160
−55
−25
Ambient temperature Ta (˚C)
Fig.1
Forward Current vs. Ambient
Temperature
Fig.2
Collector Power Dissipation vs.
Ambient Temperature



Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com