công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MBR2060CT bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Sangdest Microelectronic (Nanjing) Co., Ltd

tên linh kiện MBR2060CT
Giải thích chi tiết về linh kiện  SCHOTTKY RECTIFIER
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SMC [Sangdest Microelectronic (Nanjing) Co., Ltd]
Trang chủ  http://www.smc-diodes.com/
Logo SMC - Sangdest Microelectronic (Nanjing) Co., Ltd

MBR2060CT bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Sangdest Microelectronic (Nanjing) Co., Ltd

  MBR2060CT Datasheet HTML 1Page - Sangdest Microelectronic (Nanjing) Co., Ltd MBR2060CT Datasheet HTML 2Page - Sangdest Microelectronic (Nanjing) Co., Ltd MBR2060CT Datasheet HTML 3Page - Sangdest Microelectronic (Nanjing) Co., Ltd MBR2060CT Datasheet HTML 4Page - Sangdest Microelectronic (Nanjing) Co., Ltd MBR2060CT Datasheet HTML 5Page - Sangdest Microelectronic (Nanjing) Co., Ltd MBR2060CT Datasheet HTML 6Page - Sangdest Microelectronic (Nanjing) Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 6 page
background image
SANGDEST
MICROELECTRONICS
Technical Data
Green Products
Data Sheet N0034, Rev. A
• Weiqi Street, Airport Development Zone, Jiangning District, Nanjing, China 211113
(86) 25-87123907
•
• FAX (86) 25-87123900 • World Wide Web Site - http://www.sangdest.com.cn • E-Mail Address - sales@ sangdest.com.cn •
MBR2050/2060CT
MBRB2050/2060CT
MBR2050/2060CT-1
MBR2050/2060CT MBRB2050/2060CT
MBR2050/2060CT-1 SCHOTTKY RECTIFIER
Applications:
•
Switching power supply
•
Converters
•
Free-Wheeling diodes
•
Reverse battery protection
Features:
•
150 ℃
℃
℃
℃ TJ operation
•
Center tap configuration
•
Low forward voltage drop
•
High purity, high temperature epoxy encapsulation for enhanced
mechanical strength and moisture resistance
•
High frequency operation
•
Guard ring for enhanced ruggedness and long term reliability
•
This is a Pb − Free Device
•
All SMC parts are traceable to the wafer lot
•
Additional testing can be offered upon request
Mechanical Dimensions: In Inches / mm
TO-220AB
Case styles
MBR2050CT
MBR2060CT
TO-220AB
MBRB2050CT
MBRB2060CT
D
2PAK
MBR2050CT-1
MBR2060CT-1
TO-262


Số phần tương tự - MBR2060CT

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Motorola, Inc
MBR2060CT MOTOROLA-MBR2060CT Datasheet
87Kb / 4P
SWITCHMODE??Power Rectifiers
logo
Diodes Incorporated
MBR2060CT DIODES-MBR2060CT Datasheet
65Kb / 2P
20A SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
DS23016 Rev. G-2
logo
General Semiconductor
MBR2060CT GE-MBR2060CT Datasheet
81Kb / 2P
SCHOTTKY RECTIFIER
logo
Micro Commercial Compon...
MBR2060CT MCC-MBR2060CT Datasheet
67Kb / 2P
20 Amp Schottky Barrier Rectifier 20 to 100 Volts
logo
Fairchild Semiconductor
MBR2060CT FAIRCHILD-MBR2060CT Datasheet
53Kb / 3P
Schottky Rectifiers
More results

Mô tả tương tự - MBR2060CT

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STPS130A STMICROELECTRONICS-STPS130A Datasheet
72Kb / 6P
SCHOTTKY RECTIFIER
Jul-1998
logo
International Rectifier
30CTQ80G IRF-30CTQ80G Datasheet
163Kb / 6P
SCHOTTKY RECTIFIER
MBR40L15CW IRF-MBR40L15CW_06 Datasheet
199Kb / 6P
SCHOTTKY RECTIFIER
MBRS140TRPBF IRF-MBRS140TRPBF Datasheet
131Kb / 7P
SCHOTTKY RECTIFIER
MBRS190TRPBF IRF-MBRS190TRPBF Datasheet
115Kb / 6P
SCHOTTKY RECTIFIER
30WQ10FNPBF IRF-30WQ10FNPBF Datasheet
174Kb / 7P
SCHOTTKY RECTIFIER
322CNQ030 IRF-322CNQ030_03 Datasheet
114Kb / 5P
SCHOTTKY RECTIFIER
logo
AUK corp
SDB2040PI AUK-SDB2040PI Datasheet
303Kb / 4P
Schottky Rectifier
logo
International Rectifier
10BQ060PBF IRF-10BQ060PBF Datasheet
115Kb / 6P
SCHOTTKY RECTIFIER
MBRB1035PBF IRF-MBRB1035PBF Datasheet
201Kb / 7P
SCHOTTKY RECTIFIER
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com