công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SP6699 bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - Exar Corporation

tên linh kiện SP6699
Giải thích chi tiết về linh kiện  27V Step Up White LED Driver
PDF  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  EXAR [Exar Corporation]
Trang chủ  http://www.exar.com
Logo EXAR - Exar Corporation

SP6699 bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - Exar Corporation

Back Button SP6699 Datasheet HTML 3Page - Exar Corporation SP6699 Datasheet HTML 4Page - Exar Corporation SP6699 Datasheet HTML 5Page - Exar Corporation SP6699 Datasheet HTML 6Page - Exar Corporation SP6699 Datasheet HTML 7Page - Exar Corporation SP6699 Datasheet HTML 8Page - Exar Corporation SP6699 Datasheet HTML 9Page - Exar Corporation SP6699 Datasheet HTML 10Page - Exar Corporation SP6699 Datasheet HTML 11Page - Exar Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 12 page
background image
S
SP
P6
66
69
99
9
2
27
7V
V S
Stte
ep
p U
Up
p W
Wh
hiitte
e L
LE
ED
D D
Drriiv
ve
err
© 2011 Exar Corporation
7/12
Rev. 2.1.0
Fig. 16: Switch Current Limit vs Duty Cycle
Fig. 17: Switch Saturation Current
vs Switch Current
Fig. 18: Feedback Voltage vs CTRL Pin Voltage



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com