công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

B340L bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - Orister Corporation

tên linh kiện B340L
Giải thích chi tiết về linh kiện  3A, 20V, 400KHz DC/DC Asynchronous Step?륞own Converter
PDF  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ORISTER [Orister Corporation]
Trang chủ  http://www.orister.com
Logo ORISTER - Orister Corporation

B340L bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - Orister Corporation

Back Button B340L Datasheet HTML 2Page - Orister Corporation B340L Datasheet HTML 3Page - Orister Corporation B340L Datasheet HTML 4Page - Orister Corporation B340L Datasheet HTML 5Page - Orister Corporation B340L Datasheet HTML 6Page - Orister Corporation B340L Datasheet HTML 7Page - Orister Corporation B340L Datasheet HTML 8Page - Orister Corporation B340L Datasheet HTML 9Page - Orister Corporation B340L Datasheet HTML 10Page - Orister Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 10 page
background image
Page No. : 8/10
DS‐RS6507‐02    February, 2010 
www.Orister.com
SOP‐8(EP) Dimension 
 
NOTES: 
A. All linear dimensions are in millimeters (inches). 
B. This drawing is subject to change without notice. 
C.
Body length does not include mold flash, protrusions, or gate burrs. Mold flash, protrusions, or gate burrs shall not 
exceed 0.006 (0.15) per end. 
D. Body width dimension does not include inter‐lead flash or protrusions. Inter‐lead flash and protrusions shall not exceed 
0.010 (0.25) per side. 
E.
The chamfer on the body is optional. If it is not present, a visual index feature must be located within the cross‐hatched 
area. 
F.
Lead dimension is the length of terminal for soldering to a substrate. 
G. The lead width, as measured 0.014 (0.36) or greater above the seating plane, shall not exceed a maximum value of 0.024 
(0.61). 
H. Lead to lead coplanarity shall be less than 0.004 (0.10) form Seating Plane. 
I.
Falls within JEDEC MS‐012 variation AA. 
 
 
 



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com