công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

R3896 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Hamamatsu Corporation

tên linh kiện R3896
Giải thích chi tiết về linh kiện  PHOTOMULTlPLlER TUBE
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  HAMAMATSU [Hamamatsu Corporation]
Trang chủ  http://www.hamamatsu.com
Logo HAMAMATSU - Hamamatsu Corporation

R3896 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Hamamatsu Corporation

  R3896 Datasheet HTML 1Page - Hamamatsu Corporation R3896 Datasheet HTML 2Page - Hamamatsu Corporation R3896 Datasheet HTML 3Page - Hamamatsu Corporation R3896 Datasheet HTML 4Page - Hamamatsu Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 4 page
background image
High Q.E Multialkali Photocathode
New Electro–Optical Design
28mm (1-1/8 Inch) Diameter, 9-Stage, Side-On Type
FEATURES
lnformation furnished by HA MAM ATS U is believed to be reliabIe. However, no responsibility is assumed for possibIe inaccuracies or ommissions. Specifications are
subject to change without notice. No patent right are granted to any of the circuits described herein.
© 1994 Hamamatsu Photonics K.K.
Subject to local technical requirements and regulations, availability of products included in this promotional material may var y. Please consult with our sales office.
PHOTOMULTlPLlER TUBE
R3896
APPLICATIONS
Biomedical Analysis
Environmental Monitoring
Spectroscopy
Semiconductor Industry
High Sensitivity
Luminous ..........................................
Radiant
at 450nm (peak) .............................
at 633nm .........................................
Quantum Efficiency
at 260nm (peak) ....................................
at 633nm (peak) ....................................
Blood Analyzer, Flow Cytometer, DNA Sequencer
NOx Analyzer
Fluorescence Spectrometer, Raman Spectrometer,
UV–VIS Spectrometer
Wafer Inspection, Particle Counter
Wide Spectral Response ............................
High Signal to Noise Ratio
Newly Designed Electro Optical Structure
525
A/lm (Typ.)
90mA/W (Typ.)
73mA/W (Typ.)
30% (Typ.)
14% (Typ.)
185 to 900nm
Figure 2: Typical Spectral Response
Figure 1: Electro Optical Structure
LIGHT
PHOTOELECTRON
TRAJECTORIES
GRILL
GLASS BULB
ANODE
9th DYNODE
PHOTOCATHODE
2nd DYNODE
1st DYNODE
TPMSC0024EA
TPMSB0049EB
100
10
1
0.1
0.01
100 200
300
400
500
600
700 800 900 1000
WAVELENGTH (nm)
QUANTUM EFFICIENCY
R3896
R928
CATHODE RADIANT
SENSITIVITY
PATENT PENDING


Số phần tương tự - R3896

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Hamamatsu Corporation
R3896 HAMAMATSU-R3896_06 Datasheet
182Kb / 4P
PHOTOMULTIPLIER TUBE
R3896 HAMAMATSU-R3896_15 Datasheet
215Kb / 4P
PHOTOMULTIPLIER TUBE
More results

Mô tả tương tự - R3896

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Hamamatsu Corporation
R1387 HAMAMATSU-R1387 Datasheet
21Kb / 2P
PHOTOMULTlPLlER TUBE
R2066 HAMAMATSU-R2066 Datasheet
21Kb / 2P
PHOTOMULTlPLlER TUBE
R2228 HAMAMATSU-R2228 Datasheet
22Kb / 2P
PHOTOMULTlPLlER TUBE
R2248 HAMAMATSU-R2248 Datasheet
18Kb / 2P
PHOTOMULTlPLlER TUBE
R2257 HAMAMATSU-R2257 Datasheet
25Kb / 2P
PHOTOMULTlPLlER TUBE
R3998-02 HAMAMATSU-R3998-02 Datasheet
22Kb / 2P
PHOTOMULTlPLlER TUBE
R5108 HAMAMATSU-R5108 Datasheet
59Kb / 4P
PHOTOMULTlPLlER TUBE
R580 HAMAMATSU-R580 Datasheet
22Kb / 2P
PHOTOMULTlPLlER TUBE
R6091 HAMAMATSU-R6091 Datasheet
22Kb / 2P
PHOTOMULTlPLlER TUBE
R7459 HAMAMATSU-R7459 Datasheet
47Kb / 2P
PHOTOMULTlPLlER TUBE
More results


Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com