công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

74HC2G66DP bảng dữ liệu(PDF) 13 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện 74HC2G66DP
Giải thích chi tiết về linh kiện  Dual single-pole single-throw analog switch
PDF  23 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NXP [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo NXP - NXP Semiconductors

74HC2G66DP bảng dữ liệu(HTML) 13 Page - NXP Semiconductors

Back Button 74HC2G66DP Datasheet HTML 9Page - NXP Semiconductors 74HC2G66DP Datasheet HTML 10Page - NXP Semiconductors 74HC2G66DP Datasheet HTML 11Page - NXP Semiconductors 74HC2G66DP Datasheet HTML 12Page - NXP Semiconductors 74HC2G66DP Datasheet HTML 13Page - NXP Semiconductors 74HC2G66DP Datasheet HTML 14Page - NXP Semiconductors 74HC2G66DP Datasheet HTML 15Page - NXP Semiconductors 74HC2G66DP Datasheet HTML 16Page - NXP Semiconductors 74HC2G66DP Datasheet HTML 17Page - NXP Semiconductors Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 13 / 23 page
background image
74HC_HCT2G66
All information provided in this document is subject to legal disclaimers.
© NXP B.V. 2013. All rights reserved.
Product data sheet
Rev. 10 — 3 October 2013
13 of 23
NXP Semiconductors
74HC2G66; 74HCT2G66
Dual single-pole single-throw analog switch
Test conditions: VCC = 4.5 V; GND = 0 V; RL =50 ;RSOURCE =1 k.
Fig 15. Typical
3 dB frequency response
mna083
5
(dB)
−5
10
fi (kHz)
105
106
104
102
103
0
Adjust the switch input voltage for a 0 dBm level (0 dBm = 1 mW into 600
)
Fig 16. Test circuit for measuring isolation (OFF-state)
0.1
μF
2RL
2RL
CL
fi
VIL
VO
VCC
VCC
nE
dB
nY/nZ
nZ/nY
001aaj470



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com