công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AE366 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - RFHIC

tên linh kiện AE366
Giải thích chi tiết về linh kiện  a drive or pre-drive amplifier designed in a low cost SOT-89 package.
PDF  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RFHIC [RFHIC]
Trang chủ  http://www.rfhic.com
Logo RFHIC - RFHIC

AE366 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - RFHIC

  AE366_14 Datasheet HTML 1Page - RFHIC AE366_14 Datasheet HTML 2Page - RFHIC AE366_14 Datasheet HTML 3Page - RFHIC AE366_14 Datasheet HTML 4Page - RFHIC AE366_14 Datasheet HTML 5Page - RFHIC  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 5 page
background image
E-pHEMT MMIC
AE366
Korean Facilities : 82-31-250-5078 / rfsales@rfhic.com
All specifications may change without notice
US Facility : 919-677-8780 / sales@rfhicusa.com
4 / 5
Version 1.2
Package Dimensions (Type: SOT-89)
* Unit: mm[inch] | Tolerance ±0.2[.008]
Top View
Side View
Bottom View
Pin Description
Pin No
Function
Pin No
Function
1
Input
4
GND
2
GND
-
3
Output / Bias
-
Recommended Pattern
Recommended Mounting Configuration
* Mounting Configuration Notes
1. Ground / thermal via holes are critical for the proper performance of this device.
2. Add as much copper as possible to inner and outer layers near the part to ensure optimal thermal performance.
3. Mounting screws can be added near the part to fasten the board to a heatsink. Ensure that the ground / thermal via hole region contacts the heatsink.
4. Do not put solder mask on the backside of the PCB in the region where the board contacts the heatsink.
5. RF trace width depends upon the PCB material and construction.
6. Use 1 oz. Copper minimum.



Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com