công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AE366 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - RFHIC

tên linh kiện AE366
Giải thích chi tiết về linh kiện  a drive or pre-drive amplifier designed in a low cost SOT-89 package.
PDF  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RFHIC [RFHIC]
Trang chủ  http://www.rfhic.com
Logo RFHIC - RFHIC

AE366 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - RFHIC

  AE366_14 Datasheet HTML 1Page - RFHIC AE366_14 Datasheet HTML 2Page - RFHIC AE366_14 Datasheet HTML 3Page - RFHIC AE366_14 Datasheet HTML 4Page - RFHIC AE366_14 Datasheet HTML 5Page - RFHIC  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 5 page
background image
E-pHEMT MMIC
AE366
Korean Facilities : 82-31-250-5078 / rfsales@rfhic.com
All specifications may change without notice
US Facility : 919-677-8780 / sales@rfhicusa.com
3 / 5
Version 1.2
Typical Performance @ VDD=5V, IDS=90mA, T=25℃, 50ohm System
Gain vs Frequency
18.0
20.0
22.0
24.0
26.0
28.0
30
300
600
900
1200
Freq(MHz)
85°C
25°C
- 40°C
Isolation vs Frequency
-40.0
-35.0
-30.0
-25.0
-20.0
-15.0
30
300
600
900
1200
Freq(MHz)
85°C
25°C
- 40°C
Input R/L vs Frequency
-25.0
-20.0
-15.0
-10.0
-5.0
0.0
30
300
600
900
1200
Freq(MHz)
85°C
25°C
- 40°C
Output R/L vs Frequency
-30.0
-25.0
-20.0
-15.0
-10.0
-5.0
30
300
600
900
1200
Freq(MHz)
85°C
25°C
- 40°C
Noise Figure vs Frequency
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
30
300
600
900
1200
Freq(MHz)
85°C
25°C
- 40°C
OIP3 vs Frequency
30.0
32.0
34.0
36.0
38.0
40.0
30
300
600
900
1200
Freq(MHz)
85°C
25°C
- 40°C



Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com