công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PC12311NIP0F bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Sharp Corporation

tên linh kiện PC12311NIP0F
Giải thích chi tiết về linh kiện  DIP 4pin Reinforced Insulation Type, High CMR, Low Input Current Photocoupler
PDF  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SHARP [Sharp Corporation]
Trang chủ  http://sharp-world.com/
Logo SHARP - Sharp Corporation

PC12311NIP0F bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Sharp Corporation

  PC12311NIP0F Datasheet HTML 1Page - Sharp Corporation PC12311NIP0F Datasheet HTML 2Page - Sharp Corporation PC12311NIP0F Datasheet HTML 3Page - Sharp Corporation PC12311NIP0F Datasheet HTML 4Page - Sharp Corporation PC12311NIP0F Datasheet HTML 5Page - Sharp Corporation PC12311NIP0F Datasheet HTML 6Page - Sharp Corporation PC12311NIP0F Datasheet HTML 7Page - Sharp Corporation PC12311NIP0F Datasheet HTML 8Page - Sharp Corporation PC12311NIP0F Datasheet HTML 9Page - Sharp Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 16 page
background image
■ Internal Connection Diagram
Anode
Cathode
Emitter
Collector
1
1
2
3
4
2
4
3
2
Sheet No.: D2-A02903
FEN
■ Outline Dimensions
PC1231xNSZ0F Series
(Unit : mm)
1. Through-Hole [ex. PC1231xNSZ0F]
2. Through-Hole (VDE option) [ex. PC1231xYSZ0F]
3. Wide Through-Hole Lead-Form [ex. PC1231xNFZ0F]
4. Wide Through-Hole Lead-Form (VDE option)
[ex. PC1231xYFZ0F]
1231
6.5
±0.3
7.62
±0.3
4.58
±0.3
Anode mark
0.5
±0.1
θ
θ
θ : 0 to 13˚
Epoxy resin
1
2
4
3
Rank mark
Factory identification mark
Date code
0.26
±0.1
1231
6.5
±0.3
7.62
±0.3
4.58
±0.3
Anode mark
0.5
±0.1
θ
θ
θ : 0 to 13˚
Epoxy resin
1
2
4
3
Rank mark
Factory identification mark
Date code
4
SHARP mark "S"
VDE
Indenfication mark
0.26
±0.1
6.5
±0.3
7.62
±0.3
Epoxy resin
4.58
±0.3
0.26
±0.1
10.16
±0.5
Anode mark
1
2
3
4
0.5
±0.1
Rank mark
Factory identification mark
Date code
1231
6.5
±0.3
7.62
±0.3
Epoxy resin
4.58
±0.3
0.26
±0.1
10.16
±0.5
Anode mark
1
2
3
4
0.5
±0.1
Rank mark
Factory identification mark
SHARP mark "S"
Date code
VDE
Indenfication mark
4
1231
Product mass : approx. 0.23g
Product mass : approx. 0.23g
Product mass : approx. 0.23g
Product mass : approx. 0.23g



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com