công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

UHDMFTC72BK bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Hammond Manufacturing Ltd.

tên linh kiện UHDMFTC72BK
Giải thích chi tiết về linh kiện  Armoire autoportante modulaire pour coupe-circuit en acier doux de type 12
PDF  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  HAMMOND [Hammond Manufacturing Ltd.]
Trang chủ  http://www.hammondmfg.com
Logo HAMMOND - Hammond Manufacturing Ltd.

UHDMFTC72BK bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Hammond Manufacturing Ltd.

  UHDMFTC72BK Datasheet HTML 1Page - Hammond Manufacturing Ltd. UHDMFTC72BK Datasheet HTML 2Page - Hammond Manufacturing Ltd. UHDMFTC72BK Datasheet HTML 3Page - Hammond Manufacturing Ltd. UHDMFTC72BK Datasheet HTML 4Page - Hammond Manufacturing Ltd. UHDMFTC72BK Datasheet HTML 5Page - Hammond Manufacturing Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 5 page
background image
Tôle d'acier de calibre 10 et joints soudés en continu, lisses.
Les armoires de grandes dimensions sont munies de raidisseurs de
corps pour plus de rigidité.
Des anneaux de levage robustes sont fixés aux coins supérieurs
renforcés.
Les portes amovibles sont fixées au moyen de paumelles robustes.
Un rebord d'étanchéité rabattu sur le pourtour de la porte prévient
l'infiltration de liquides et de contaminants.
Les panneaux intérieurs en tôle d'acier de calibre 10 sont montés sur
des goujons à collerette.
Les supports de panneau sont fournis.
Le montant central est amovible pour faciliter l'installation des
panneaux.
Mécanisme de verrouillage de porte trois points robuste.
Les ouvertures latérales sont renforcées pour offrir une bonne
résistance structurale, présenter des rives lisses et maintenir le taux
de compression prédéfini de la garniture.
Les garnitures résistantes à l'huile installées sur les portes et les
ouvertures latérales sont fixées à demeure. Aucun jeu de garnitures
n'est fourni.
La poignée de la porte principale comporte une vis d'affranchissement
et un moraillon à cadenas.
La poignée de la porte subordonnée comporte un moraillon à cadenas.
Un dispositif d'asservissement mécanique activé par la porte principale
empêche que la porte subordonnée soit ouverte en premier.
La découpe universelle pour bride permet le montage de mécanismes
de commande pour coupe-circuit au moyen du jeu d'adaptateurs pour
mécanismes de commande approprié.
Une tige de mise à la masse est prévue sur la porte et une tige de mise
à la terre est installée dans l'armoire pour chaque porte.
Une pochette à documents est fournie.
Plaques d'extrémité profilées et plaques d'extrémité plates
Tôle d'acier de calibre 12.
Utilisées pour fermer les extrémités ouvertes d'une ou de
plusieurs armoires modulaires.
Deux types sont disponibles. Aucun jeu de garnitures n'est
requis.
Plaque d'étanchéité plate
En tôle d'acier de calibre 14.
Peut servir de barrière entre les armoires modulaires. Fournie
avec garniture.
Panneau de raccordement
En tôle d'acier de calibre 10.
Peut servir de liaison entre les panneaux arrière, entre les
armoires modulaires, afin d'obtenir une surface de panneau
uniforme.
Note :
Les sectionneurs, les disjoncteurs et les mécanismes de commande ne
sont pas fournis avec l'armoire et doivent être commandés séparément
auprès du fabricant.



Html Pages

1 2 3 4 5