công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MADR-011007 bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - M/A-COM Technology Solutions, Inc.

tên linh kiện MADR-011007
Giải thích chi tiết về linh kiện  40-bit Serial to Parallel Driver for GaAs FETs
PDF  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MA-COM [M/A-COM Technology Solutions, Inc.]
Trang chủ  http://www.macomtech.com
Logo MA-COM - M/A-COM Technology Solutions, Inc.

MADR-011007 bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - M/A-COM Technology Solutions, Inc.

  MADR-011007 Datasheet HTML 1Page - M/A-COM Technology Solutions, Inc. MADR-011007 Datasheet HTML 2Page - M/A-COM Technology Solutions, Inc. MADR-011007 Datasheet HTML 3Page - M/A-COM Technology Solutions, Inc. MADR-011007 Datasheet HTML 4Page - M/A-COM Technology Solutions, Inc. MADR-011007 Datasheet HTML 5Page - M/A-COM Technology Solutions, Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 5 page
background image
40-bit Serial to Parallel Driver for GaAs FETs
Rev. V1
5
5
M/A-COM Technology Solutions Inc. (MACOM) and its affiliates reserve the right to make changes to the product(s) or information contained herein without notice.
Visit www.macomtech.com for additional data sheets and product information.
• North America Tel: 800.366.2266 / Fax: 978.366.2266
• Europe Tel: 44.1908.574.200 / Fax: 44.1908.574.300
• Asia/Pacific Tel: 81.44.844.8296 / Fax: 81.44.844.8298
5
MADR-011007
Lead-Free 6 mm 48-Lead PQFN†
† Reference Application Note S2083 for lead-free solder reflow recommendations.
Meets JEDEC moisture sensitivity level 1 requirements.
Plating is NiPdAuAg.
All Dimensions shown as in/mm



Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com