công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

A2F200 bảng dữ liệu(PDF) 64 Page - Microsemi Corporation

tên linh kiện A2F200
Giải thích chi tiết về linh kiện  SmartFusion Customizable System-on-Chip (cSoC)
PDF  197 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MICROSEMI [Microsemi Corporation]
Trang chủ  http://www.microsemi.com
Logo MICROSEMI - Microsemi Corporation

A2F200 bảng dữ liệu(HTML) 64 Page - Microsemi Corporation

Back Button A2F200 Datasheet HTML 60Page - Microsemi Corporation A2F200 Datasheet HTML 61Page - Microsemi Corporation A2F200 Datasheet HTML 62Page - Microsemi Corporation A2F200 Datasheet HTML 63Page - Microsemi Corporation A2F200 Datasheet HTML 64Page - Microsemi Corporation A2F200 Datasheet HTML 65Page - Microsemi Corporation A2F200 Datasheet HTML 66Page - Microsemi Corporation A2F200 Datasheet HTML 67Page - Microsemi Corporation A2F200 Datasheet HTML 68Page - Microsemi Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 64 / 197 page
background image
SmartFusion DC and Switching Characteristics
2- 52
R e v i sio n 1 2
Timing Characteristics
Figure 2-20 • Input DDR Timing Diagram
tDDRICLR2Q2
tDDRIREMCLR
tDDRIRECCLR
tDDRICLR2Q1
12
3
4
5
6
7
8
9
CLK
Data
CLR
Out_QR
Out_QF
tDDRICLKQ1
2
4
6
3
5
7
tDDRIHD
tDDRISUD
tDDRICLKQ2
Table 2-75 • Input DDR Propagation Delays
Worst Commercial-Case Conditions: TJ = 85°C, Worst Case VCC = 1.425 V
Parameter
Description
–1
Units
tDDRICLKQ1
Clock-to-Out Out_QR for Input DDR
0.39
ns
tDDRICLKQ2
Clock-to-Out Out_QF for Input DDR
0.28
ns
tDDRISUD
Data Setup for Input DDR
0.29
ns
tDDRIHD
Data Hold for Input DDR
0.00
ns
tDDRICLR2Q1
Asynchronous Clear-to-Out Out_QR for Input DDR
0.58
ns
tDDRICLR2Q2
Asynchronous Clear-to-Out Out_QF for Input DDR
0.47
ns
tDDRIREMCLR
Asynchronous Clear Removal time for Input DDR
0.00
ns
tDDRIRECCLR
Asynchronous Clear Recovery time for Input DDR
0.23
ns
tDDRIWCLR
Asynchronous Clear Minimum Pulse Width for Input DDR
0.22
ns
tDDRICKMPWH
Clock Minimum Pulse Width High for Input DDR
0.36
ns
tDDRICKMPWL
Clock Minimum Pulse Width Low for Input DDR
0.32
ns
FDDRIMAX
Maximum Frequency for Input DDR
350
MHz
Note:
For derating values at specific junction temperature and voltage-supply levels, refer to Table 2-7 on page 2-9 for
derating values.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com