công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STP57N65M5 bảng dữ liệu(PDF) 20 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STP57N65M5
Giải thích chi tiết về linh kiện  N-channel 650 V, 0.056 typ., 42 A MDmesh V Power MOSFET
PDF  22 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STP57N65M5 bảng dữ liệu(HTML) 20 Page - STMicroelectronics

Back Button STP57N65M5 Datasheet HTML 14Page - STMicroelectronics STP57N65M5 Datasheet HTML 15Page - STMicroelectronics STP57N65M5 Datasheet HTML 16Page - STMicroelectronics STP57N65M5 Datasheet HTML 17Page - STMicroelectronics STP57N65M5 Datasheet HTML 18Page - STMicroelectronics STP57N65M5 Datasheet HTML 19Page - STMicroelectronics STP57N65M5 Datasheet HTML 20Page - STMicroelectronics STP57N65M5 Datasheet HTML 21Page - STMicroelectronics STP57N65M5 Datasheet HTML 22Page - STMicroelectronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 20 / 22 page
background image
Packaging mechanical data
STB57N65M5, STF57N65M5, STI57N65M5, STP57N65M5
20/22
Doc ID 022849 Rev 4
Figure 29.
Reel
A
D
B
Full radius
G measured at hub
C
N
REEL DIMENSIONS
40mm min.
Access hole
At slot location
T
Tape slot
in core for
tape start 25 mm min.
width
AM08851v2



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com