công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STP57N65M5 bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STP57N65M5
Giải thích chi tiết về linh kiện  N-channel 650 V, 0.056 typ., 42 A MDmesh V Power MOSFET
PDF  22 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STP57N65M5 bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - STMicroelectronics

Back Button STP57N65M5 Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics STP57N65M5 Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics STP57N65M5 Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics STP57N65M5 Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STP57N65M5 Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STP57N65M5 Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STP57N65M5 Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics STP57N65M5 Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics STP57N65M5 Datasheet HTML 11Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 22 page
background image
STB57N65M5, STF57N65M5, STI57N65M5, STP57N65M5
Electrical characteristics
Doc ID 022849 Rev 4
7/22
Figure 8.
Gate charge vs gate-source voltage Figure 9.
Static drain-source on-resistance
Figure 10.
Capacitance variations
Figure 11.
Output capacitance stored energy
Figure 12.
Normalized gate threshold voltage
vs temperature
Figure 13.
Normalized on-resistance vs
temperature
VGS
6
4
2
0
0
20
Qg(nC)
(V)
80
8
40
60
10
VDD=520V
ID=21A
100
300
200
100
0
400
500
VDS
(V)
VDS
AM14708v1
RDS(on)
0.056
0.054
0.052
0.05
0
20
ID(A)
(
Ω)
10
30
0.058
0.060
0.062
VGS=10V
AM14709v1
C
1000
100
10
1
0.1
10
VDS(V)
(pF)
1
10000
100
Ciss
Coss
Crss
AM14710v1
Eoss
4
2
0
0
100
VDS(V)
(µJ)
400
6
200 300
8
10
500
600
12
14
16
18
AM14711v1
VGS(th)
1.00
0.90
0.80
0.70
-50
0
TJ(°C)
(norm)
-25
1.10
75
25
50
100
ID = 250 µA
AM05459v1
RDS(on)
1.7
1.3
0.9
0.5
-50
0
TJ(°C)
(norm)
-25
75
25
50
100
0.7
1.1
1.5
1.9
2.1
VGS= 10V
ID= 21 A
AM05460v1



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com