công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

G800SMP425 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - List of Unclassifed Manufacturers

tên linh kiện G800SMP425
Giải thích chi tiết về linh kiện  INDUSTRY STANDARDS
PDF  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ETC2 [List of Unclassifed Manufacturers]
Trang chủ  
Logo ETC2 - List of Unclassifed Manufacturers

G800SMP425 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - List of Unclassifed Manufacturers

  G800SMP425 Datasheet HTML 1Page - List of Unclassifed Manufacturers G800SMP425 Datasheet HTML 2Page - List of Unclassifed Manufacturers G800SMP425 Datasheet HTML 3Page - List of Unclassifed Manufacturers G800SMP425 Datasheet HTML 4Page - List of Unclassifed Manufacturers G800SMP425 Datasheet HTML 5Page - List of Unclassifed Manufacturers G800SMP425 Datasheet HTML 6Page - List of Unclassifed Manufacturers G800SMP425 Datasheet HTML 7Page - List of Unclassifed Manufacturers G800SMP425 Datasheet HTML 8Page - List of Unclassifed Manufacturers G800SMP425 Datasheet HTML 9Page - List of Unclassifed Manufacturers Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 16 page
background image
Spec-00539 F
Wall-Mount EnclosurEs FUSION G7™ aNd acceSSOrIeS
EQUIPMENT PROTECTION SOLUTIONS
SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE
Mild stEEl
3
(Body Opening)
B - 40 mm
1.57
B
Opening)
A - 40 mm
1.57
(Body
A
1.59
41 mm
are used)
A - 2J
(When 2
latches
J
2.08
53 mm
2.12
54 mm
(Door Clear Space)
B - 81 mm for Quarter-Turn Latching
3.18
B - 121 mm for 3-Point Latching
4.75
Space)
A - 41 mm
1.60
(Door
Clear
1.00
25 mm
Door Bonding Provision
.80
20 mm
C
.10
(4X)
3 mm
.75
19 mm
1.02
26 mm
Y
Y
M8 X 1.25-6G
Collar Stud
P
Q
S
1.00
25 mm
Body Grounding
Stud (2X)
1 or 2 per Enclosure
Qty 2 when B > 600mm
23.63
E
H
.75
19 mm
G
.75
19 mm
.50
13 mm
.89
21 mm
D
.51
13 mm
.51
13 mm
.89
23 mm
SECTION Y-Y
Omit
Middle
Studs if
A<762 mm
30.00
Omit
Middle
Studs if
B<788 mm
31.00
Panel
(With Panel Installed)
89000887



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com