công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

B32560 bảng dữ liệu(PDF) 23 Page - EPCOS

tên linh kiện B32560
Giải thích chi tiết về linh kiện  Metallized Polyester Film Capacitors (MKT)
PDF  32 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  EPCOS [EPCOS]
Trang chủ  http://www.epcos.com
Logo EPCOS - EPCOS

B32560 bảng dữ liệu(HTML) 23 Page - EPCOS

Back Button B32560 Datasheet HTML 19Page - EPCOS B32560 Datasheet HTML 20Page - EPCOS B32560 Datasheet HTML 21Page - EPCOS B32560 Datasheet HTML 22Page - EPCOS B32560 Datasheet HTML 23Page - EPCOS B32560 Datasheet HTML 24Page - EPCOS B32560 Datasheet HTML 25Page - EPCOS B32560 Datasheet HTML 26Page - EPCOS B32560 Datasheet HTML 27Page - EPCOS Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 23 / 32 page
background image
Immersion depth
2.0 +0/ 0.5 mm from capacitor body or seating plane
Shield
Heat-absorbing board, (1.5
±0.5) mm thick, between capacitor
body and liquid solder
Evaluation criteria:
Visual inspection
No visible damage
∆C/C
0
2% for MKT/MKP/MFP
5% for EMI suppression capacitors
tan
δ
As specified in sectional specification
B32560 ... B32564
General purpose (stacked) SilverCapTM
Page 23 of 32
Please read Cautions and warnings and
Important notes at the end of this document.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com