công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

B32560 bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - EPCOS

tên linh kiện B32560
Giải thích chi tiết về linh kiện  Metallized Polyester Film Capacitors (MKT)
PDF  32 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  EPCOS [EPCOS]
Trang chủ  http://www.epcos.com
Logo EPCOS - EPCOS

B32560 bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - EPCOS

Back Button B32560 Datasheet HTML 4Page - EPCOS B32560 Datasheet HTML 5Page - EPCOS B32560 Datasheet HTML 6Page - EPCOS B32560 Datasheet HTML 7Page - EPCOS B32560 Datasheet HTML 8Page - EPCOS B32560 Datasheet HTML 9Page - EPCOS B32560 Datasheet HTML 10Page - EPCOS B32560 Datasheet HTML 11Page - EPCOS B32560 Datasheet HTML 12Page - EPCOS Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 32 page
background image
Ordering codes and packing units (lead spacing 10 mm)
VR
V DC
VRMS
f
≤60 Hz
V AC
CR
µF
Max. dimensions
w
× h × l
mm
Ordering code
(composition see
below)
Ammo
pack
pcs./MOQ
Reel
pcs./
MOQ
Untaped
pcs./
MOQ
MOQ = Minimum Order Quantity, consisting of 4 packing units.
Further E series and intermediate capacitance values on request.
Special dimensions available on request.
For corresponding design rules, refer to chapter "General technical information", page .
Composition of ordering code
+ =
Capacitance tolerance code:
*** = Packaging code:
M =
±20%
K =
±10%
J =
±5%
289 = Ammo pack
189 = Reel
000 = Untaped (lead length 5
1 mm)
630
350
0.015
2.8
× 6.3 × 11.0 B32561J8153+***
6320
9200
4800
0.022
3.4
× 6.9 × 11.0 B32561J8223+***
5200
8000
3600
0.033
4.2
× 7.6 × 11.0 B32561J8333+***
4080
6400
2400
0.047
5.3
× 8.0 × 11.0 B32561J8473+***
3360
5000
1800
0.068
6.3
× 9.0 × 11.0 B32561J8683+000
1400
0.10
7.3
× 11.4 × 11.0 B32561J8104+000
800
0.15
8.8
× 13.3 × 11.0 B32561J8154+000
600
B32561
General purpose (stacked) SilverCapTM
Page 8 of 32
Please read Cautions and warnings and
Important notes at the end of this document.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com