công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

EM260-RTR bảng dữ liệu(PDF) 10 Page - Silicon image

tên linh kiện EM260-RTR
Giải thích chi tiết về linh kiện  ZigBee/802.15.4 Network Processor
PDF  50 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SILICONIMAGE [Silicon image]
Trang chủ  http://www.siliconimage.com
Logo SILICONIMAGE - Silicon image

EM260-RTR bảng dữ liệu(HTML) 10 Page - Silicon image

Back Button EM260-RTR Datasheet HTML 6Page - Silicon image EM260-RTR Datasheet HTML 7Page - Silicon image EM260-RTR Datasheet HTML 8Page - Silicon image EM260-RTR Datasheet HTML 9Page - Silicon image EM260-RTR Datasheet HTML 10Page - Silicon image EM260-RTR Datasheet HTML 11Page - Silicon image EM260-RTR Datasheet HTML 12Page - Silicon image EM260-RTR Datasheet HTML 13Page - Silicon image EM260-RTR Datasheet HTML 14Page - Silicon image Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 50 page
background image
EM260
120-0260-000M Rev 1.1
Page 10
3.3
Environmental Characteristics
Table 4 lists the environmental characteristics of the EM260.
Table 4. Environmental Characteristics
Parameter
Test Conditions
Min.
Typ.
Max.
Unit
ESD (human body model)
On any Pin
- 2
+ 2
kV
ESD (charged device model)
Non-RF Pins
-
400
+
400
V
ESD (charged device model)
RF Pins
-
225
+
225
V
Moisture Sensitivity Level (MSL)
MSL3



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50