công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

EP3CLS200 bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Altera Corporation

tên linh kiện EP3CLS200
Giải thích chi tiết về linh kiện  1. Cyclone III Device Family Overview
PDF  14 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ALTERA [Altera Corporation]
Trang chủ  http://www.altera.com
Logo ALTERA - Altera Corporation

EP3CLS200 bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Altera Corporation

  EP3CLS200 Datasheet HTML 1Page - Altera Corporation EP3CLS200 Datasheet HTML 2Page - Altera Corporation EP3CLS200 Datasheet HTML 3Page - Altera Corporation EP3CLS200 Datasheet HTML 4Page - Altera Corporation EP3CLS200 Datasheet HTML 5Page - Altera Corporation EP3CLS200 Datasheet HTML 6Page - Altera Corporation EP3CLS200 Datasheet HTML 7Page - Altera Corporation EP3CLS200 Datasheet HTML 8Page - Altera Corporation EP3CLS200 Datasheet HTML 9Page - Altera Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 14 page
background image
Chapter 1: Cyclone III Device Family Overview
1–5
Cyclone III Device Family Features
July 2012
Altera Corporation
Cyclone III Device Handbook
Volume 1
Table 1–3 lists Cyclone III device family package sizes.
Table 1–4 lists Cyclone III device family speed grades.
Table 1–3. Cyclone III Device Family Package Sizes
Family
Package
Pitch (mm)
Nominal Area (mm2)
Length x Width (mm
 mm) Height (mm)
Cyclone III
E144
0.5
484
22
 22
1.60
M164
0.5
64
8
 8
1.40
P240
0.5
1197
34.6
 34.6
4.10
F256
1.0
289
17
 17
1.55
U256
0.8
196
14
 14
2.20
F324
1.0
361
19
 19
2.20
F484
1.0
529
23
 23
2.60
U484
0.8
361
19
 19
2.20
F780
1.0
841
29
 29
2.60
Cyclone III LS
F484
1.0
529
23
 23
2.60
U484
0.8
361
19
 19
2.20
F780
1.0
841
29
 29
2.60
Table 1–4. Cyclone III Device Family Speed Grades (Part 1 of 2)
Family
Device
E144
M164
P240
F256
U256
F324
F484
U484
F780
Cyclone III
EP3C5
C7, C8,
I7, A7
C7, C8,
I7
—
C6, C7,
C8, I7, A7
C6, C7,
C8, I7, A7
——
—
—
EP3C10
C7, C8,
I7, A7
C7, C8,
I7
—
C6, C7,
C8, I7, A7
C6, C7,
C8, I7, A7
——
—
—
EP3C16
C7, C8,
I7, A7
C7, C8,
I7
C8
C6, C7,
C8, I7, A7
C6, C7,
C8, I7, A7
—
C6, C7,
C8, I7, A7
C6, C7,
C8, I7, A7
—
EP3C25
C7, C8,
I7, A7
—C8
C6, C7,
C8, I7, A7
C6, C7,
C8, I7, A7
C6, C7,
C8, I7, A7
——
—
EP3C40
—
—
C8
—
—
C6, C7,
C8, I7, A7
C6, C7,
C8, I7, A7
C6, C7,
C8, I7, A7
C6, C7,
C8, I7
EP3C55
—
—
—
—
—
—
C6, C7,
C8, I7
C6, C7,
C8, I7
C6, C7,
C8, I7
EP3C80
—
—
—
—
—
—
C6, C7,
C8, I7
C6, C7,
C8, I7
C6, C7,
C8, I7
EP3C120
—
—
—
—
—
—
C7, C8, I7
—
C7, C8,
I7



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com